Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LD-CQ7P Datasheet(PDF) 2 Page - ams-OSRAM AG

Part # LD-CQ7P
Description  OSLON® SSL 80
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Direct Link  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

LD-CQ7P Datasheet(HTML) 2 Page - ams-OSRAM AG

  LD-CQ7P Datasheet HTML 1Page - ams-OSRAM AG LD-CQ7P Datasheet HTML 2Page - ams-OSRAM AG LD-CQ7P Datasheet HTML 3Page - ams-OSRAM AG LD-CQ7P Datasheet HTML 4Page - ams-OSRAM AG LD-CQ7P Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG LD-CQ7P Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG LD-CQ7P Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG LD-CQ7P Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG LD-CQ7P Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
2015-12-18
2
Version 1.3
LD CQ7P
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Radiant Power 1) page 19
Ordering Code
Typ:
Strahlungsleistung 1) Seite 19
Bestellnummer
I
F = 350 mA
ΦE [mW]
LD CQ7P-2U3U-W5-1-K
500 ... 630
Q65111A2269
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LD CQ7P-2U3U-W5-1-K means
that only one group 2U, 3U will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LD CQ7P-2U3U-W5-1-K means that only one wavelength group 2,3,4,5,W will be shippable. LD
CQ7P-2U3U-W5-1-K means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LD CQ7P-2U3U-W5-1-K means that only one forward voltage group 3,4 will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LD CQ7P-2U3U-W5-1-K bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 2U, 3U enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LD CQ7P-2U3U-W5-1-K bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 2,3,4,5,W enthalten ist (siehe Seite 5). LD CQ7P-2U3U-W5-1-K bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
LD
CQ7P-2U3U-W5-1-K
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 3,4 enthalten
(siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com