Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LTP100SF Datasheet(PDF) 14 Page - Tyco Electronics

Part # LTP100SF
Description  PolySwitch Resettable Devices Strap Battery Devices
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MACOM [Tyco Electronics]
Direct Link  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

LTP100SF Datasheet(HTML) 14 Page - Tyco Electronics

Back Button LTP100SF Datasheet HTML 8Page - Tyco Electronics LTP100SF Datasheet HTML 9Page - Tyco Electronics LTP100SF Datasheet HTML 10Page - Tyco Electronics LTP100SF Datasheet HTML 11Page - Tyco Electronics LTP100SF Datasheet HTML 12Page - Tyco Electronics LTP100SF Datasheet HTML 13Page - Tyco Electronics LTP100SF Datasheet HTML 14Page - Tyco Electronics LTP100SF Datasheet HTML 15Page - Tyco Electronics LTP100SF Datasheet HTML 16Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 16 page
background image
184
RoHS Compliant, ELV Compliant
10
85°C Typical Activation
VLR
VLR170F
1,000
—
10,000
R17
UL, CSA,TÜV
VLR170LF
1,000
—
10,000
R17
UL, CSA,TÜV
VLR170UF
1,000
—
10,000
—
UL, CSA,TÜV
VLR175F
1,000
—
10,000
R1X
UL, CSA,TÜV
VLR175LF
1,000
—
10,000
R1X
UL, CSA,TÜV
VLR175UF
1,000
—
10,000
—
UL, CSA,TÜV
VLR230F
1,000
—
10,000
R23
UL, CSA,TÜV
90°C Typical Activation
VLP
VLP210F
1,000
—
10,000
W21
UL, CSA, TÜV
VLP220F
1,000
—
10,000
W22
UL, CSA, TÜV
VLP270F
1,000
—
10,000
W27
UL, CSA, TÜV
VTP
VTP110F
1,000
—
10,000
—
UL, CSA, TÜV
VTP170F
1,000
—
10,000
V17
UL, CSA, TÜV
VTP170SSF
1,000
—
10,000
V17
UL, CSA, TÜV
VTP170XF
1,000
—
10,000
V17
UL, CSA, TÜV
VTP170XSF
1,000
—
10,000
V17
UL, CSA, TÜV
VTP175F
1,000
—
10,000
V1X
UL, CSA, TÜV
VTP175LF
1,000
—
10,000
V1X
UL, CSA, TÜV
VTP175UF
1,000
—
10,000
—
UL, CSA, TÜV
VTP210GF
1,000
—
10,000
V21
UL, CSA, TÜV
VTP210SF
1,000
—
10,000
V21
UL, CSA, TÜV
VTP210SLF
1,000
—
10,000
V21
UL, CSA, TÜV
110°C Typical Activation
LTP
LTP070F
2,000
—
10,000
L07
UL, CSA, TÜV
LTP100SF
2,000
—
10,000
L10
UL, CSA, TÜV
LTP180LF
500
—
10,000
L18
UL, CSA, TÜV
LTP190F
500
—
10,000
L19
UL, CSA, TÜV
LTP260F
1,000
—
10,000
L26
UL, CSA, TÜV
LTP340F
500
—
10,000
L34
UL, CSA, TÜV
miniSMDE
miniSMDE190F-2
—
5,000
5,000
19
UL, CSA, TÜV
120°C Typical Activation
MXP
MXP190BB
4,000
—
8,000
—
UL, CSA, TÜV
125°C Typical Activation
LR4
LR4-190F
2,000
—
10,000
E19
UL, CSA, TÜV
LR4-260F
1,000
—
10,000
E26
UL, CSA, TÜV
LR4-260SF
1,000
—
10,000
E26
UL, CSA, TÜV
LR4-380F
1,000
—
10,000
E38
UL, CSA, TÜV
LR4-380XF
1,000
—
10,000
E3X
UL, CSA, TÜV
LR4-450F
1,000
—
10,000
E45
UL, CSA, TÜV
LR4-550F
1,000
—
10,000
E55
UL, CSA, TÜV
LR4-600F
1,000
—
10,000
E60
UL, CSA, TÜV
LR4-600XF
1,000
—
10,000
E60
UL, CSA, TÜV
LR4-730F
1,000
—
10,000
E73
UL, CSA, TÜV
LR4-900F
500
—
10,000
E90
UL, CSA, TÜV
LR4-1300SSF
250
—
10,000
EX3
UL, CSA, TÜV
Part Number
Bag
Quantity
Tape & Reel
Quantity
Standard Package
Quantity
Part Marking
Agency Recognition
Table B6 Packaging and Marking Information/Agency Recognition for Strap Battery Devices



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com