Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STMPS2171STR Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # STMPS2171STR
Description  Enhanced single channel power switches
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STMPS2171STR Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STMPS2171STR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STMPS2171STR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STMPS2171STR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STMPS2171STR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STMPS2171STR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STMPS2171STR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STMPS2171STR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STMPS2171STR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STMPS2171STR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 34 page
background image
Contents
STMPS2141, STMPS2151, STMPS2161, STMPS2171
2/34
Doc ID 13793 Rev 4
Contents
1
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2
Pin settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.1
Pin connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2
Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3
Functional description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.1
Fault blanking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2
Overcurrent/over-temperature protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.3
FAULT conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.4
Reversed current blocking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.5
UVLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4
Ambient temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5
Maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.1
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.2
Recommended operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
6
Electrical specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7
Detail device characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7.1
STMPS2141, STMPS2151 additional electrical charts . . . . . . . . . . . . . . 16
7.1.1
Turn on/off characteristics at VOUT = 5.0 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7.1.2
Turn on/off characteristics at VOUT = 3.0 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7.1.3
UVLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7.1.4
OC protection characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
7.1.5
Other electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
7.2
STMPS2161, STMPS2171 electrical charts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
7.2.1
Turn on/off characteristics at VOUT = 5.0 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
7.2.2
Turn on/off characteristics at VOUT = 3.0 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
7.2.3
UVLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
7.2.4
OC protection characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
7.2.5
Other electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com