Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SJ1117-API Datasheet(PDF) 18 Page - KODENSHI_AUK CORP.

Part # SJ1117-API
Description  Adjustable and Fixed Voltage Regulator
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Direct Link  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

SJ1117-API Datasheet(HTML) 18 Page - KODENSHI_AUK CORP.

Back Button SJ1117-API Datasheet HTML 10Page - KODENSHI_AUK CORP. SJ1117-API Datasheet HTML 11Page - KODENSHI_AUK CORP. SJ1117-API Datasheet HTML 12Page - KODENSHI_AUK CORP. SJ1117-API Datasheet HTML 13Page - KODENSHI_AUK CORP. SJ1117-API Datasheet HTML 14Page - KODENSHI_AUK CORP. SJ1117-API Datasheet HTML 15Page - KODENSHI_AUK CORP. SJ1117-API Datasheet HTML 16Page - KODENSHI_AUK CORP. SJ1117-API Datasheet HTML 17Page - KODENSHI_AUK CORP. SJ1117-API Datasheet HTML 18Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 18 page
background image
KSD-I0T007
(CODE)
개정번호
008
페이지
18/18
(REVISION)
(PAGE)
표준제목
SJ1117-xxx
코드
개정. (업체 요청에 따른 ESR 특성 그래프 삽입.)
박희재
최재훈
2009.03.25
002
개정. (DPAK PKG name 표기 방식 변경, PCNB 불필요 : 현재 출하실적無.)
박희재
최재훈
내용
기안자
승인자
2008.11.26
000
신규제정. (SJ1117 개발 완료에 따른 사양서 신규 제정.)
박희재
최재훈
개정일자
개정
2009.02.12
001
박희재
최재훈
2009.06.29
004
개정. (D2PAK 사양서 별도제작으로 기존 D2PAK ordering information 삭제 .)
박희재
최재훈
개정. (Vout=1.2V 제품 D2-PAK 추가 Line-up.)
2009.05.15
003
이주연
최재훈
2010.05.27
006
개정. (TO-220F-3SL 단종으로 인한 Package 삭제.)
손영선
최재훈
개정. (개정(PKG TO-220F-3L 추가)
2009.11.05
005
007
개정. ( 계열사 3사 통합에 따른 CI 변경 )
구성훈
최재훈
최재훈
2010.07.14
2010.12.02
008
개정. ( TO252-3L Package Dimension SP사로 전환 )
구성훈
개
정
이
력
관련문서
(REFERENCE)
실시일자
(EFFECTIVE)
등록 후 배포
파기일자
영구
통
지
문
이 표준은 표준화 규정 (KRB-3002) 및
동부속규정에서 정하는 승인 절차에
따라 등록 되었음을 확인 하고 그
사본은 배포함.
I HEREBY CERTIFY THAT THE ATTACHED
COPY IS CORRECT, WHICH HAS BEEN
REPRODUCED FROM THE ORIGINAL COPY
CONTROLLED AND APPROVED IN ACCORDANCE
WITH THE COMPANY REGULATION
(KRB-3002) AND IT'S APPENDIX
SPECIFICATION CENTER



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com