Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LIS35DETR Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # LIS35DETR
Description  MEMS motion sensor 3-axis - ±2g/±8g smart digital output ?쐏iccolo??accelerometer
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LIS35DETR Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  LIS35DETR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics LIS35DETR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics LIS35DETR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LIS35DETR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LIS35DETR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LIS35DETR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LIS35DETR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LIS35DETR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LIS35DETR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 39 page
background image
LIS35DE
Contents
Doc ID 15594 Rev 1
3/39
7
Register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
7.1
CTRL_REG1 (20h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
7.2
CTRL_REG2 (21h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
7.3
CTRL_REG3 [interrupt CTRL register] (22h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7.4
HP_FILTER_RESET (23h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7.5
STATUS_REG (27h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
7.6
OUT_X (29h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
7.7
OUT_Y (2Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
7.8
OUT_Z (2Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
7.9
FF_WU_CFG_1 (30h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
7.10
FF_WU_SRC_1 (31h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
7.11
FF_WU_THS_1 (32h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
7.12
FF_WU_DURATION_1 (33h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
7.13
FF_WU_CFG_2 (34h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
7.14
FF_WU_SRC_2 (35h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
7.15
FF_WU_THS_2 (36h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
7.16
FF_WU_DURATION_2 (37h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
7.17
CLICK_CFG (38h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
7.18
CLICK_SRC (39h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
7.19
CLICK_THSY_X (3Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
7.20
CLICK_THSZ (3Ch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
7.21
CLICK_TimeLimit (3Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
7.22
CLICK_Latency (3Eh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
7.23
CLICK_Window (3Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
8
Package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
9
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com