Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SFH486 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH486
Description  GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode (880 nm)
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH486 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH486 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH486 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH486 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH486 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH486 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH486 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH486 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH486 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
SFH 486
GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode (880 nm)
GaAlAs Infrared Emitter (880 nm)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2010-04-28
1
Wesentliche Merkmale
• GaAlAs-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad
• Hohe Zuverlässigkeit
• UL Version erhältlich
• Gute spektrale Anpassung an
Si-Fotoempfänger
• Gegurtet lieferbar (im Ammo-Pack)
• Gruppiert lieferbar
Anwendungen
• IR-Fernsteuerung von Fernseh- und
Rundfunkgeräten, Videorecordern,
Lichtdimmern
• Gerätefernsteuerungen für Gleich- und
Wechsellichtbetrieb
• Rauchmelder
• Sensorik
• Diskrete Lichtschranken
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
Gehäuse
Package
SFH 486
Q62703Q1094
5-mm-LED-Gehäuse (T 1
3/
4), klares violettes
Epoxy-Gießharz, Anschlüsse im 2.54-mm-Raster (
1/10’’),
Anodenkennzeichung: kürzerer Anschluß
5 mm LED package (T 1
3/
4), violet-colored epoxy resin,
solder tabs lead spacing 2.54 mm (
1/10’’), anode marking:
short lead
SFH 486 E7517 (UL)
Q62703Q6175
Features
• Very highly efficient GaAlAs-LED
• High reliability
• UL version available
• Spectral match with silicon photodetectors
• Available on tape and reel (in Ammopack)
• Available in bins
Applications
• IR remote control of hi-fi and TV-sets, video
tape recorders, dimmers
• Remote control for steady and varying intensity
• Smoke detectors
• Sensor technology
• Discrete interrupters


Similar Part No. - SFH486

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH486 SIEMENS-SFH486 Datasheet
38Kb / 4P
GaAIAs-IR-Lumineszenzdiode 880 nm GaAIAs Infrared Emitter 880 nm
SFH4860 SIEMENS-SFH4860 Datasheet
42Kb / 5P
GaAlAs-Lumineszenzdiode 660 nm GaAlAs Light Emitting Diode 660 nm
logo
OSRAM GmbH
SFH4860 OSRAM-SFH4860 Datasheet
149Kb / 7P
GaAlAs-Lumineszenzdiode (660 nm)
SFH4860 OSRAM-SFH4860 Datasheet
223Kb / 9P
GaAlAs Light Emitting Diode
SFH4860 OSRAM-SFH4860_16 Datasheet
223Kb / 9P
GaAlAs Light Emitting Diode
More results

Similar Description - SFH486

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH480 SIEMENS-SFH480 Datasheet
66Kb / 7P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden 880 nm GaAlAs Infrared Emitters 880 nm
SFH486 SIEMENS-SFH486 Datasheet
38Kb / 4P
GaAIAs-IR-Lumineszenzdiode 880 nm GaAIAs Infrared Emitter 880 nm
SFH487P SIEMENS-SFH487P Datasheet
38Kb / 5P
GaAIAs-IR-Lumineszenzdiode 880 nm GaAIAs Infrared Emitter 880 nm
logo
OSRAM GmbH
SFH7221 OSRAM-SFH7221 Datasheet
84Kb / 8P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode (880 nm) und Si-Fototransistor
SFH487P OSRAM-SFH487P Datasheet
141Kb / 8P
GaAIAs-IR-Lumineszenzdiode (880 nm)
SFH4881 OSRAM-SFH4881 Datasheet
170Kb / 6P
IR-Lumineszenzdiode (880 nm) im TO-46-Geh채use
SFH7221 OSRAM-SFH7221_12 Datasheet
164Kb / 10P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode (880 nm) und Si-Fototransistor
SFH7222 OSRAM-SFH7222_12 Datasheet
167Kb / 11P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode (880 nm) und gr체ne GaP-LED (565 nm)
SFH484 OSRAM-SFH484_10 Datasheet
155Kb / 10P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden (880 nm)
logo
OSA Opto Light GmbH
SFH7221-Z OSA-SFH7221-Z Datasheet
85Kb / 8P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode (880 nm) und Si-Fototransistor GaAlAs-Infrared-Emitter (880 nm) and Si-Phototransistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com