Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MSP0200S Datasheet(PDF) 1 Page - DB Lectro Inc

Part # MSP0200S
Description  Caract챕ristiques fonctionnelles
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DBLECTRO [DB Lectro Inc]
Direct Link  http://www.dblectro.com
Logo DBLECTRO - DB Lectro Inc

MSP0200S Datasheet(HTML) 1 Page - DB Lectro Inc

  MSP0200S Datasheet HTML 1Page - DB Lectro Inc MSP0200S Datasheet HTML 2Page - DB Lectro Inc MSP0200S Datasheet HTML 3Page - DB Lectro Inc MSP0200S Datasheet HTML 4Page - DB Lectro Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
0
10
1
½
20
30
mm in
MSP
Caractéristiques fonctionnelles
Les borniers modulaires pour circuits imprimés de la Série MSP
permettent le câblage des fils jusqu’à 6mm² (10 AWG) et donc un courant
d’intensité jusqu’à 41A certifiés.
Ils sont disponibles en pouces aux pas de 6.35 mm (.250 in), 9.52 mm
(.375 in) et 12.7 mm (.500 in), en pièces modulaires de 2 à 3 pôles, avec
insertion du fil parallèle, à 35° ou verticale au C.I.
Grâce à la modularité des boîtiers, il est possible d’assembler plusieurs
borniers afin d’obtenir le nombre de pôles désirés. Cette caractéristique
permet de gérer un stock minimum de borniers de base.
L’utilisation des emballages en Kit simplifie la gestion interne du
produit, du stock et de l’assemblage car avec un seul code-article il
est possible de recevoir plusieurs versions, ce qui permet de réduire les
code-articles et de diminuer les risques d’erreur.
Description
pas 6.35 mm
de 2 à 5 pôles
Droit, Modulaire
pas 9.52 mm
de 2 à 5 pôles
Droit, Modulaire
Classe Dimensionelle :
Haute
Couleur standard :
Vert
Hauteur :
21.5 mm (.846 in)
Section maximale de fil homologuée :
Rigide : 6 mm2 (IMQ) ; 10 AWG (UL)
Flexible : 4 mm² (IMQ) ; 10 AWG (UL)
Dimension entrée fil :
3.8 x 3.2 mm (.150 x .126 in)
Versions :
Modulaire
Pièces monoblocs :
de 2 à 5 pôles
Pas :
En pouces 6.35 mm, 9.52 mm, 12.7 mm
(.250 in, .375 in, 0.500 in)
pas 12.7 mm
de 2 à 3 pôles
Droit, Modulaire
pas 6.35 mm
de 2 à 5 pôles
90°, Modulaire
pas 6.35 mm
de 2 à 5 pôles
35°, Modulaire
Design-in
de 2 à 5 pôles
Droit, Modulaire
Design-in
Configuration custom


Similar Part No. - MSP0200S

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
MORE Semiconductor Comp...
MSP0203 MORESEMI-MSP0203 Datasheet
405Kb / 6P
-20V(D-S) P-Channel Enhancement Mode Power MOS FET
MSP0204 MORESEMI-MSP0204 Datasheet
395Kb / 6P
-20V(D-S) P-Channel Enhancement Mode Power MOS FET
MSP0204E MORESEMI-MSP0204E Datasheet
381Kb / 6P
-20V(D-S) P-Channel Enhancement Mode Power MOS FET
MSP0205 MORESEMI-MSP0205 Datasheet
418Kb / 6P
-20V(D-S) P-Channel Enhancement Mode Power MOS FET
MSP0205A MORESEMI-MSP0205A Datasheet
421Kb / 6P
-12V(D-S) P-Channel Enhancement Mode Power MOS FET
More results

Similar Description - MSP0200S

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
DB Lectro Inc
MSD02004 DBLECTRO-MSD02004 Datasheet
509Kb / 3P
Caract챕ristiques fonctionnelles
MSM02001 DBLECTRO-MSM02001 Datasheet
762Kb / 8P
Caract챕ristiques fonctionnelles
MSQ02001 DBLECTRO-MSQ02001 Datasheet
510Kb / 6P
Caract챕ristiques fonctionnelles
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com