Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MSP0200S Datasheet(PDF) 2 Page - DB Lectro Inc

Part # MSP0200S
Description  Caract챕ristiques fonctionnelles
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DBLECTRO [DB Lectro Inc]
Direct Link  http://www.dblectro.com
Logo DBLECTRO - DB Lectro Inc

MSP0200S Datasheet(HTML) 2 Page - DB Lectro Inc

  MSP0200S Datasheet HTML 1Page - DB Lectro Inc MSP0200S Datasheet HTML 2Page - DB Lectro Inc MSP0200S Datasheet HTML 3Page - DB Lectro Inc MSP0200S Datasheet HTML 4Page - DB Lectro Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
MSP
Caractéristiques des composants
Couple de serrage nominal/maximal :
0.8/1.0 Nm (7/8.85 lbf in)
Epaisseur du C.I. :
max. 4 mm (.157 in)
Diamètre de perçage :
min. 1.3 mm (.051 in)
Longueur de fil à dénuder :
7 ÷ 8 mm (.28 ÷ .31 in)
Echelle de températures d’utilisation :
-40 °C ÷ +110 °C (-40 °F ÷ +230 °F)
Catégorie climatique :
40/110/21 selon EN 60068-1
Section de fil rigide :
30÷10 AWG (UL, CSA)* 0.05 ÷ 6 mm² (IMQ)*
Section de fil flexible :
30÷10 AWG (UL, CSA)* 0.05 ÷ 4 mm² (IMQ)*
Tension pour le pas de 6.35 mm (.250 in) :
450 V (UL, CSA)*
Tension pour les pas de 9.52 mm (.375 in) et 12.7 mm (.500 in) :
750 V (IMQ)*
Intensité de courant :
41 A (IMQ)*
Résistance de contact :
<15 mΩ
Résistance d’isolement :
>109 Ω (500V DC)
*Pour chacune des caractéristiques reportées, les données indiquées se refèrent aux valeurs maximales des certifications relatives ().
Les valeurs de tension V et courant I, ainsi que le couple de serrage, se reportent aux normes applicables aux produits et à leur type d'utilisation.
CE :
450 V - T 110 - 41 A - 6 mm2 Rigide (32 A - 4 mm2 Flexible) pour le pas de 6.35 mm (.250 in)
750 V - T 110 - 41 A - 6 mm2 Rigide (32 A - 4 mm2 Flexible) pour les pas de 9.52 mm (.375 in) et 12.7 mm (.500 in)
UL :
300 V - 30 A - 30÷10 AWG pour le pas de 6.35 mm (.250 in)
File E 167473
600 V - 30 A - 30÷10 AWG pour les pas de 9.52 mm (.375 in) et 12.7 mm (.500 in)
Les valeurs d'utilisation pour l'appareillage final doivent être en conformité avec les caractéristiques de la norme UL et y être applicables
CSA :
450 V - 32 A - 30÷10 AWG pour le pas de 6.35 mm (.250 in)
File LR 102896
600 V - 32 A - 30÷10 AWG pour le pas de 9.52 mm (.375 in)
VDE :
450 V - 32 A - T 110 - 4 mm2 pour le pas de 6.35 mm (.250 in)
File n. 40021758
750 V - 32 A - T 110 - 4 mm2 pour le pas de 9.52 mm (.375 in)
IMQ :
450 V - T 110 - 41 A - 6 mm2 Rigide (32 A - 4 mm2 Flexible) pour le pas de 6.35 mm (.250 in)
File : CA02.00899
750 V - T 110 - 41 A - 6 mm2 Rigide (32 A - 4 mm2 Flexible) pour le pas de 9.52 mm (.375 in)
Homologations
Caractéristiques électriques*
Caractéristiques mécaniques
Vis M3.5 en Alliage de Cuivre nickelée.
Boîtier en Polyamide PA 6.6
Couleur standard : Vert.
Auto-extinguible classe V-0 selon UL94.
Résistant aux solvants chlorés,
sans Phosphore, Dioxine ou
Halogènes dangereux pour la santé
Cage en Alliage de Cuivre nickelée
Picot en Alliage de Cuivre étamé,
sans plomb, facile à souder
Voir aussi “Certifications of Products”, page 14



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com