Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LEBQ9WP Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LEBQ9WP
Description  Compact light source in SMT technology, glass window on top, RoHS compliant..
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LEBQ9WP Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LEBQ9WP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LEBQ9WP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LEBQ9WP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LEBQ9WP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LEBQ9WP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LEBQ9WP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LEBQ9WP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LEBQ9WP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LEBQ9WP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
2012-06-27
2
Version 2.0
LE B Q9WP
Ordering Information
Bestellinformation
Type
Radiant Power
1) page 19
Ordering Code
Typ
Strahlungsleistung
1) Seite 19
Bestellnummer
I
F = 1400 mA
Φ
E [mW]
LE B Q9WP-3V7A-24
900 ... 1590
Q65110A9144
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LE B Q9WP-3V7A-24 means that only one group
3V, 4V, 5A, 6A, 7A will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit.
E. g. LE B Q9WP-3V7A-24 means that only one wavelength group 2,3,4 will be shippable. LE B Q9WP-3V7A-24 means that the device will be
shipped within the specified limits as stated on page 5 In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for
explanation).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für
nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LE B Q9WP-3V7A-24 bedeutet, dass in
einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 3V, 4V, 5A, 6A, 7A enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne
Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LE B Q9WP-3V7A-24 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen 2,3,4
enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Informationen). LE B Q9WP-3V7A-24 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 5 spezifizierten
Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com