Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LEBQ9WP Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # LEBQ9WP
Description  Compact light source in SMT technology, glass window on top, RoHS compliant..
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LEBQ9WP Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LEBQ9WP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LEBQ9WP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LEBQ9WP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LEBQ9WP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LEBQ9WP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LEBQ9WP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LEBQ9WP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LEBQ9WP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LEBQ9WP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 20 page
background image
Version 2.0
LE B Q9WP
2012-06-27
5
Brightness Groups
Helligkeits-Gruppierungsschema
Dominant Wavelength Groups
2) page 19
Dominant Wellenlängengruppen
2) Seite 19
Group Name on Label
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Example: 3V-2
Beispiel: 3V-2
Group
Radiant Power
1) page 19
Radiant Power
1) page 19
Gruppe
Strahlungsleistung
1) Seite 19
Strahlungsleistung
1) Seite 19
(min.)
Φ
E [mW]
(max.)
Φ
E [mW]
3V
900
1000
4V
1000
1120
5A
1120
1250
6A
1250
1400
7A
1400
1590
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness
groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die
aus nur wenigen Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
blue
Gruppe
(min.)
λ
dom
[nm]
(max.)
λ
dom
[nm]
2
452
456
3
456
460
4
460
465
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.
Brightness
Helligkeit
Wavelength
Wellenlänge
3V
2
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com