Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LST670 Datasheet(PDF) 15 Page - OSRAM GmbH

Part # LST670
Description  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LST670 Datasheet(HTML) 15 Page - OSRAM GmbH

Back Button LST670 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LST670 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LST670 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LST670 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LST670 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LST670 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LST670 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LST670 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LST670 Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 15 page
background image
LS T670, LO T670, LY T670, LG T670, LP T670
2006-01-01
15
Fußnoten:
1)
Helligkeitswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer
von
25 ms
und
einer
Genauigkeit von
± 11% ermittelt.
2)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer
Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden
können.
Falls
erforderlich,
z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese
typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
3)
Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben
werden.
4)
Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße
≥ 16 mm 2)
5)
Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer
von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt.
6)
Spannungswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit
von ±0,1 V ermittelt.
7)
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit
erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden.
8)
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
9)
Gehäuse hält TTW-Löthitze aus nach CECC 00802
10) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden
Apparaten
oder
Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer
Fehlfunktion
dieses
lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
11) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
Remarks:
1)
Brightness groups are tested at a current pulse
duration of 25 ms and a tolerance of
± 11%.
2)
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical
figures.
These
do
not
necessarily
correspond to the actual parameters of each single
product, which could differ from the typical data and
calculated correlations or the typical characteristic
line.
If
requested,
e.g.
because
of
technical
improvements, these typ. data will be changed without
any further notice.
3)
Driving the LED in reverse direction is suitable for
short term application.
4)
Mounted on PC board FR 4 (pad size
≥ 16 mm 2)
5)
Wavelengths are tested at a current pulse duration of
25 ms and a tolerance of ±1 nm.
6)
Forward voltages are tested at a current pulse
duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V.
7)
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between
single LEDs within one packing unit.
8)
Dimensions are specified as follows: mm (inch).
9)
Package able to withstand TTW-soldering heat acc. to
CECC 00802
10) A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
11) Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life.
If they fail, it is reasonable to assume that the health
and the life of the user may be endangered.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com