Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LST670 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LST670
Description  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LST670 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LST670 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LST670 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LST670 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LST670 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LST670 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LST670 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LST670 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LST670 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LST670 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LS T670, LO T670, LY T670, LG T670, LP T670
TOPLED
®
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Nicht für Neuentwicklungen
Not for new designs
2006-01-01
1
Besondere Merkmale
Gehäusetyp: weißes P-LCC-2-Gehäuse,
farbloser klarer Verguss
Besonderheit des Bauteils: extrem breite
Abstrahlcharakteristik; ideal für Hinterleuchtungen
und Einkopplungen in Lichtleiter
Wellenlänge: 628 nm (super-rot),
606 nm (orange), 587 nm (gelb), 570 nm (grün),
560 nm (pure green)
Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
Technologie: GaAsP (super-rot, orange, gelb,
grün), GaP (pure green)
optischer Wirkungsgrad: 1,5 lm/W (super-rot,
orange, gelb), 2,5 lm/W (grün),
0,6 lm/W (pure green)
Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
Gurtung: 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm
Anwendungen
Informationsanzeigen im Innen- und Außenbereich
optischer Indikator
Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z. B. Instrumentenbeleuchtung)
Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege,
u.ä.)
Einkopplung in Lichtleiter
Laufschriftanzeigen
Signal- und Symbolleuchten
Features
package: white P-LCC-2 package, colorless clear
resin
feature of the device: extremely wide viewing
angle; ideal for backlighting and coupling in light
guides
wavelength: 628 nm (super-red),
606 nm (orange), 587 nm (yellow),
570 nm (green), 560 nm (pure green)
viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
technology: GaAsP (super-red, orange, yellow,
green), GaP (pure green)
optical efficiency: 1.5 lm/W (super-red, orange,
yellow), 2.5 lm/W (green), 0.6 lm/W (pure green)
grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm
or 8000/reel, ø330 mm
Applications
indoor and outdoor displays
optical indicators
backlighting (LCD, cellular phones, switches, keys,
displays, illuminated advertising, general lighting)
interior automotive lighting
(e.g. dashboard backlighting)
marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
coupling into light guides
light writing displays
signal and symbol luminaire


Similar Part No. - LST670

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
LST670 SIEMENS-LST670 Datasheet
496Kb / 8P
TOPLED
logo
OSRAM GmbH
LST670 OSRAM-LST670 Datasheet
435Kb / 15P
Nicht f체r Neuentwicklungen Not for new designs
logo
Siemens Semiconductor G...
LST670-HK SIEMENS-LST670-HK Datasheet
496Kb / 8P
TOPLED
LST670-J SIEMENS-LST670-J Datasheet
496Kb / 8P
TOPLED
logo
HK TO-GRACE TECHNOLOGY ...
LST670-J1K2 TO-GRACE-LST670-J1K2 Datasheet
684Kb / 8P
Standard SMD LED PLCC-2
More results

Similar Description - LST670

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LGA676 OSRAM-LGA676 Datasheet
406Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGN971 OSRAM-LGN971 Datasheet
363Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGP47K OSRAM-LGP47K Datasheet
452Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LHQ974 OSRAM-LHQ974 Datasheet
344Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSA67B OSRAM-LSA67B Datasheet
369Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWA67C OSRAM-LWA67C Datasheet
446Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWP473 OSRAM-LWP473 Datasheet
501Kb / 17P
Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LYA675 OSRAM-LYA675 Datasheet
385Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSQ971 OSRAM-LSQ971 Datasheet
463Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LETH3A OSRAM-LETH3A Datasheet
460Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com