Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LST670 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LST670
Description  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LST670 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LST670 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LST670 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LST670 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LST670 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LST670 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LST670 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LST670 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LST670 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LST670 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2006-01-01
2
LS T670, LO T670, LY T670, LG T670, LP T670
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LO T670-J1K2-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen J1, J2, K1
oder K2 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LO T670-J1K2-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3, oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). LG T670-K1L2-1
bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LO T670-J1K2-24 means that only one group J1, J2, K1 or K2 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LO T670-J1K2-24 means that only 1 wavelength group -2, -3, or -4 will
be shippable. LG T670-K1L2-1 means that the device will be shiped within the specified limits as stated on
page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 15
Luminous
Intensity
1)
page 15
I
F = 10 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 15
Luminous
Flux
2)
page 15
I
F = 10 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LS T670-J1K2-1
LS T670-K1L2-1
LS T670-J1L2-1
super-red
4.50 ... 11.20
7.10 ... 18.00
4.50 ... 18.00
24 (typ.)
40 (typ.)
30 (typ.)
Q65110A2170
Q65110A2171
Q65110A2172
LO T670-J1K2-24
LO T670-K1L2-24
LO T670-J1L2-24
orange
4.50 ... 11.20
7.10 ... 18.00
4.50 ... 18.00
24 (typ.)
40 (typ.)
30 (typ.)
Q65110A2164
Q65110A2165
Q65110A2166
LY T670-J1K2-26
LY T670-K1L2-26
LY T670-J1L2-26
yellow
4.50 ... 11.20
7.10 ... 18.00
4.50 ... 18.00
24 (typ.)
40 (typ.)
30 (typ.)
Q65110A2173
Q65110A2174
Q65110A2175
LG T670-K1L2-1
LG T670-L1M2-1
LG T670-K1M2-1
green
7.10 ... 18.00
11.20 ... 28.00
7.10 ... 28.00
40 (typ.)
60 (typ.)
50 (typ.)
Q65110A2162
Q65110A2120
Q65110A2132
LP T670-G2J1-1
LP T670-H2J2-1
LP T670-G2J2-1
pure green
2.24 ... 5.60
3.55 ... 7.10
2.24 ... 7.10
12 (typ.)
15 (typ.)
14 (typ.)
Q65110A2167
Q65110A2168
Q65110A2169



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com