Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

BCD210SC Datasheet(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # BCD210SC
Description  Bluetooth-serial Module
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

BCD210SC Datasheet(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  BCD210SC Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers BCD210SC Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers BCD210SC Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers BCD210SC Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers BCD210SC Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers BCD210SC Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers BCD210SC Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers BCD210SC Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers BCD210SC Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 25 page
background image
PARANI-BCD210
Page 4 of 25
1. 개요
Parani-BCD210은 블루투스 클래스 2 기능을 신속하고 효과적인 비용으로 OEM 제품에 구현하고자 하
는
OEM 제조업체들을 위한 블루투스 클래스 2 OEM 모듈입니다. OEM 제조업체는 BCD210을 이용하고
자체적인 안테나 회로를 설계하여 낮은 제품 단가를 달성하면서
, 실제 환경에서 성능이 입증된 SPP
(Serial Port Profile) 시리얼 포트 프로파일 펌웨어를 추가 비용없이 사용하여 전체 개발 기간을 효과적으
로 단축 시킬 수 있습니다
.
BCD210은 클래스 2 블루투스 출력을 지원하여 통상적으로 30m ~ 100m의 도달거리를 지원하는 통신
환경을 지원합니다
. 또한 BCD210은 OEM제품과의 통신을 위하여 UART, USB, I2C, PCM, PIO 통신방식
을 지원합니다
.
BCD210은 블루투스 v.2.0 스펙을 만족하는 SPP 펌웨어를 기본적으로 내장합니다. 이 SPP펌웨어는
OEM 제조업체가 별도의 변경 없이 실제 사용 환경에서 바로 사용이 가능하여 POS (Point-of-sales), 산
업자동화
, 원격검침 및 기타 다양한 용도로 바로 사용이 가능합니다. 또는 PC용 블루투스 USB 동글과
같이 전체 블루투스 스택이 외부에서 동작하는 사용 용도 또는
OEM 제조업체의 커스텀 펌웨어를 내장
시키기위한 용도로 사용자가 요구할 경우
BCD210의 펌웨어는 HCI 블루투스 스택까지만 지원하는 펌웨
어를 내장시키는 것 또한 가능합니다
.
BCD210은 블루투스 v.2.0+EDR 스펙을 완전히 만족시키도록 설계되어 블루투스 인증을 받았으므로
OEM 제조업체들이 BCD210을 이용하여 제품을 설계하면 추가 인증 비용 및 시간을 절약할수 있습니다.
따라서
BCD210은 보다 저렴한 제조원가가 요구되어지나 동시에 신속한 제품 개발 기간이 필요한 용도
에 이상적으로 사용되어질 수 있습니다
.
1.1 특징
- 블루투스 클래스 2
- 블루투스 v2.0+EDR 사양 완벽 호환 및 인증
- 최대 출력: +4dBm
- 수신 감도: -84dBm (0.1% BER)
- 크기: DIP 타입 16.8 x 28x 8.0mm (쉴드캔 포함)
- SMD 타입 14.8 x 28 x 3.0mm (쉴드캔 포함)
- 동작 온도 범위: -40˚C ~ +85˚C
- 다양한 내/외장형 안테나 지원
- 내장형 8Mbit 플래쉬 메모리
- USB, Dual UART, I2C, PCM, PIO 인터페이스
- 802.11 공존
- 실사용 환경에서 검증된 SPP (Serial Port Profile) 펌웨어
- RoHS 인증
1.2 적용분야
- 장거리 고속 데이터 통신
- 컴퓨터/PDA
- 블루투스 USB 동글
- 블루투스 시리얼 동글
- 블루투스 액세스 포인트
- 산업 자동화 장비
- 원격 검침 장비
- POS (Point-of-sales) 장비



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com