Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

BCD210SC Datasheet(PDF) 16 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # BCD210SC
Description  Bluetooth-serial Module
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

BCD210SC Datasheet(HTML) 16 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button BCD210SC Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers BCD210SC Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers BCD210SC Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers BCD210SC Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers BCD210SC Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers BCD210SC Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers BCD210SC Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers BCD210SC Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers BCD210SC Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 25 page
background image
PARANI-BCD210
Page 16 of 25
4.3 I2C 인터페이스
I2C 인터페이스 사용을 원하는 경우 PIO[8:6]를 사용하여 마스터 I2C 인터페이스를 구축할 수 있습니다.
이 경우 소프트웨어를 이용하여
I2C 인터페이스가 동작 되므로 dot matrix LCD (Liquid Crystal Display),
키보드
, 스캐터, EEPROM등 상대적으로 빠른 전송 속도가 요구되어지지 않는 애플리케이션에 적합합니
다
.
Notes:
PIO 라인은 2.2KΩ 저항을 이용하여 pull-up되어야 합니다.
PIO[7:6]은 UART bypass와 EEPROM에 모두 사용 됩니다. 따라서 EEPROM을 이용하는 장비는 UART
bypass 기능을 사용할 수 없습니다.
EEPROM에 연결하여 사용하기 위한 보다 자세한 내용은 CSR의 I2C EEPROM for use with BlueCore 문
서를 참조하시기 바랍니다
. 이 CSR의 문서에는 현재 지원 가능한 장비들의 목록이 포함되어 있습니다.
4.4 PCM CODEC 인터페이스
PCM (Pulse Code Modulation) 은 오디오 신호 (특히 음성신호)를 디지탈화하여 디지털 통신 채널을 이용
하여 전송하기 위한 표준 방법입니다
. BCD210은 하드웨어적인 PCM 인터페이스를 제공하여, PCM데이
터의 연속적인 전송 및 수신을 지원합니다
. 따라서 BCD210을 이용하여 무선 헤드셋 장비등을 구성할
경우 프로세서 오버헤드를 줄일 수 있습니다
. BCD210은 양방향 디지털 오디오 신호가 HCI프로토콜 레
이어
(HCI protocol layer)를 거치지 않고 베이스밴드 레이어(baseband layer)로 직접 전달되도록 하여 효율
적인 통신이 가능합니다
.
BCD210의 하드웨어는 SCO연결과 데이터를 주고 받을 수 있습니다. PCM 인터페이스는 최대 3개까지
의
SCO연결을 지원합니다. BCD210은 PCM 인터페이스 마스터로 설정되었을 시 128,256, 512 kHz의 클
록을 생성할 수 있습니다
. PCM인터페이스 슬레이브로서 동작 시 2048kHz의 클록을 입력 받을 수 있습
니다
. BCD210은 다양한 클록 종류를 지원하며, 이는 Long Frame Sync, Short Frame Sync 및 GCI timing
environments를 포함합니다.
BCD210은 아래 PCM 오디오 장비들과 직접 통신이 가능합니다.
Qualcomm MSM 3000 series and MSM 5000 series CDMA baseband devices
OKI MSM7705 four channel A-raw and u-law CODEC
Motorola MC145481 8-bit A-law and u-law CODEC
Motorola MC145483 13-bit linear CODEC
STW 5093 and 5094 14-bit linear CODECs
Motorola SSITM interface



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com