Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

DA28F016SV-080 Datasheet(PDF) 13 Page - Intel Corporation

Part # DA28F016SV-080
Description  16-MBIT (1 MBIT x 16, 2 MBIT x 8) FlashFile MEMORY
PDF  63 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INTEL [Intel Corporation]
Direct Link  http://www.intel.com
Logo INTEL - Intel Corporation

DA28F016SV-080 Datasheet(HTML) 13 Page - Intel Corporation

Back Button DA28F016SV-080 Datasheet HTML 9Page - Intel Corporation DA28F016SV-080 Datasheet HTML 10Page - Intel Corporation DA28F016SV-080 Datasheet HTML 11Page - Intel Corporation DA28F016SV-080 Datasheet HTML 12Page - Intel Corporation DA28F016SV-080 Datasheet HTML 13Page - Intel Corporation DA28F016SV-080 Datasheet HTML 14Page - Intel Corporation DA28F016SV-080 Datasheet HTML 15Page - Intel Corporation DA28F016SV-080 Datasheet HTML 16Page - Intel Corporation DA28F016SV-080 Datasheet HTML 17Page - Intel Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 63 page
background image
E
28F016SV FlashFile™ MEMORY
13
CE #
1
28F016SA
28F032SA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
56
55
53
54
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
E28F016SV
56-LEAD TSOP PINOUT
14 mm x 20 mm
TOP VIEW
3/5#
CE #
2
3/5#
NC
A 17
A 18
A 19
A 20
VCC
A15
A14
A13
A12
CE #
0
VPP
RP#
A 11
A 10
A 9
A 8
GND
A 7
A 6
A 5
A 4
A 3
A 2
A 1
CE #
1
A16
WP#
WE#
OE#
RY/BY#
GND
GND
DQ7
DQ14
DQ6
DQ13
DQ5
DQ12
DQ
4
DQ11
DQ 3
DQ 10
BYTE#
NC
NC
DQ 2
DQ 9
DQ 1
DQ
8
DQ 0
A0
DQ15
VCC
VCC
WP#
WE#
OE#
RY/BY#
GND
GND
DQ7
DQ14
DQ6
DQ13
DQ
5
DQ12
DQ
4
DQ11
DQ 3
DQ 10
BYTE#
NC
NC
DQ 2
DQ 9
DQ 1
DQ
8
DQ 0
A0
DQ15
VCC
VCC
WP#
WE#
OE#
RY/BY#
GND
GND
DQ7
DQ14
DQ6
DQ13
DQ
5
DQ12
DQ
4
DQ11
DQ 3
DQ 10
BYTE#
NC
NC
DQ 2
DQ 9
DQ 1
DQ
8
DQ 0
A0
DQ15
VCC
VCC
28F032SA
28F016SA
NC
CE #
1
A 17
A 18
A 19
A 20
VCC
A 15
A 14
A 13
A 12
CE #
0
VPP
RP#
A 11
A 10
A 9
A 8
GND
A 7
A 6
A 5
A 4
A 3
A 2
A 1
A 16
A 17
A 18
A 19
A 20
VCC
A15
A14
A13
A12
CE #
0
VPP
RP#
A 11
A 10
A 9
A 8
GND
A 7
A 6
A 5
A 4
A 3
A 2
A 1
A16
3/5#
NOTE:
56-lead TSOP Mechanical Diagrams and dimensions are shown at the end of this datasheet.
0528_02
Figure 2. 28F016SV 56-Lead TSOP Pinout Configuration
Shows Compatibility with 28F016SA/28F032SA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com