Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AN2528 Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # AN2528
Description  Very wide input voltage range 6 W SMPS for metering
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN2528 Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  AN2528 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics AN2528 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics AN2528 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics AN2528 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics AN2528 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics AN2528 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics AN2528 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics AN2528 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics AN2528 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 21 page
background image
AN2528
List of figures
3/21
List of figures
Figure 1.
STEVAL-ISA030V1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Figure 2.
Complete schematic diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Figure 3.
The small signal equivalent circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 4.
ESBT base driving network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Figure 5.
DC current gain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 6.
Dynamic collector-source saturation voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 7.
110 Vac input voltage overall1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 8.
110 Vac input voltage overall2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 9.
110 Vac input voltage- storage highlight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 10.
110 Vac input voltage turn-off highlight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 11.
380 Vac input voltage overall1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 12.
380 Vac input voltage overall2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 13.
380 Vac input voltage storage time highlight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 14.
380 Vac input voltage - turn-on highlight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 15.
600 Vac input voltage overall1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 16.
600 Vac input voltage overall2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 17.
600 Vac input voltage turn-off highlight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 18.
600 Vac input voltage turn-on highlight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 19.
Vcomp vs TBlank (minimum OFF-time) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 20.
110 Vac input voltage, max load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 21.
380 Vac input, max load: frequency reduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 22.
600 Vac input, max load: further frequency reduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 23.
600 Vac input, max load: increased OFF- time highlight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 24.
PCB picture top view (components and copper) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 25.
PCB picture top view components and bottom layer copper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 26.
PCB picture top view components and bottom layer copper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com