Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LR18CP Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LR18CP
Description  LINEARlight Colormix Power
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LR18CP Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LR18CP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LR18CP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LR18CP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LR18CP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
LINEARlight Colormix Power LR18CP
09.09..2012
Seite 1 von 4
www.osram.de
LINEARlight Colormix Power – LR18CP
Vorläufiges Datenblatt
Metallkernplatine bestückt mit 18 OSLON RGB LED
Typischer Lichtstrom 1417 lm/m
Integrierter SMD-4-Steckverbinder (male / female)
beidseitig auf PCB für schnelle Lichtbandmontage
Einspeiser sowie Verbindungskabel
(CONNECTsystem LR-4x) optional verfügbar
(siehe Seite 4)
Montagelöcher (Ø 3,2mm) für einfache Befestigung
mit Schrauben
Nahtloses Konzept mit bis zu 3 Modulen in Serie
Lebensdauer 50.000 h @L70 @tcmax 65°C
Optimaler Betrieb mit 24V Betriebsgeräten
OSRAM, Empfehlung siehe Seite 2
Erweiterbar zum Gesamtmodul mit Optiken,
Optikträger, Endkappen, Montageclips und
Kühlschiene (siehe Seite 4)
Technische Merkmale
Highlights
Umfangreiches Portfolio (Eco, Advanced, Power) mit
verschiedenen Lichtströmen und gleichem Formfaktor
Module zum nahtlosen Lichtband zusammensteckbar, ohne
weiteres Zubehör
Kompatibel mit LINEARlight Colormix Advanced & Eco
Geringer Instandhaltungsaufwand dank einer Lebensdauer
von bis zu 50.000 h
Applikationen
Farbdynamische Anwendungen
Hinterleuchtung
Größere Lichtvouten mit Farbwechsel
67
468
150
3.1
0,12
24
6
Blau
LR18CP-RGB
794
---
150
19.1
0,73
24
18
Weiß
LR18CP-RGB
Produkt
Farbe
Anzahl
LEDs
Volt
[V]*
Strom
[A]*
Leistung
xax. [W]*
Abstrahl-
winkel [°]*
Wellenlänge
[nm]*
Typ. Lichtstrom
[lm]
LR18CP-RGB
Rot
6
24
0,34
8.4
150
616
246
LR18CP-RGB
Grün
6
24
0,27
7.6
150
531
481
*) Vorläufige Daten
Alle technischen Parameter gelten für das gesamte Modul. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die oben angegebenen
typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes
einzelnen Produktes, welches von den typischen Werten abweichen kann, entsprechen.
Technische Betriebsdaten


Similar Part No. - LR18CP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Unisonic Technologies
LR1801 UTC-LR1801 Datasheet
206Kb / 5P
1A FAST ULTRA LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
LR1801 UTC-LR1801 Datasheet
371Kb / 11P
1.0A FAST ULTRA LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
LR1801G UTC-LR1801G Datasheet
206Kb / 5P
1A FAST ULTRA LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
LR1801G-12-SH2-R UTC-LR1801G-12-SH2-R Datasheet
206Kb / 5P
1A FAST ULTRA LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
LR1801G-12-SH2-T UTC-LR1801G-12-SH2-T Datasheet
206Kb / 5P
1A FAST ULTRA LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
More results

Similar Description - LR18CP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Gilway Technical Lamp
GTL-OS-70080 GILWAY-GTL-OS-70080 Datasheet
561Kb / 4P
Product Information Bulletin LINEARlight Colormix LED Module
GTL-OS-70082 GILWAY-GTL-OS-70082 Datasheet
581Kb / 4P
Product Information Bulletin LINEARlight Flex Top Colormix
logo
OSRAM GmbH
LM10A OSRAM-LM10A Datasheet
180Kb / 4P
LINEARlight Flex
LM11A OSRAM-LM11A Datasheet
113Kb / 4P
LINEARlight Flex
LM10L OSRAM-LM10L Datasheet
130Kb / 4P
LINEARlight Colormix Flex
LF05CE-P OSRAM-LF05CE-P Datasheet
518Kb / 4P
LINEARlight Colormix Flex Protect
LF06P2-P OSRAM-LF06P2-P Datasheet
527Kb / 4P
LINEARlight POWER Flex
LF06P2 OSRAM-LF06P2 Datasheet
469Kb / 6P
LINEARLIGHT POWER FLEX
LR14E OSRAM-LR14E Datasheet
89Kb / 4P
LINEARlight ECO
LR21P OSRAM-LR21P Datasheet
195Kb / 4P
LINEARlight POWER
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com