Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LR18CP Datasheet(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

Part # LR18CP
Description  LINEARlight Colormix Power
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LR18CP Datasheet(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  LR18CP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LR18CP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LR18CP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LR18CP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
LINEARlight Colormix Power LR18CP
09.09..2012
Seite 3 von 4
www.osram.de
Die Installation von LED Modulen (mit Netzgerät) darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und
Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.
Polung beachten! Je nach Produkt wird bei falscher Polung kein oder rotes Licht emittiert. Das Modul kann
zerstört werden! Bitte sofort Polung korrigieren! (vgl. "Rückwärtsspannung", Seite 2).
Nur die elektrische Parallelschaltung ermöglicht einen sicheren Betriebszustand. Von der elektrischen
Reihenschaltung der LED Module wird ausdrücklich abgeraten. Unsymmetrische Spannungsabfälle können
zu einer starken Überlastung und Zerstörung einzelner Module führen.
Achten Sie bei der Montage des Moduls auf Maßnahmen gegen ESD.
Unsymmetrische Spannungsabfälle können zu einer starken Überlastung und Zerstörung einzelner Module
führen.
Benutzen Sie nur das CONNECTsystem für die Elektroinstallation. Drei Arten von Anschlüssen sind
verfügbar: LR-4PIN-500 (Einspeiser mit 500 mm Kabellänge). LR-4CONN-45 (Kabelbrücke mit 45 mm
Verbindungskabel). LR-4CONN-250 (Kabelbrücke mit 250 mm Verbindungskabel).
Der maximale Strom pro Modul beträgt 4 Ampere. Bei Verwendung eines Netzgerätes mit einem
Ausgangsstrom von größer 4 Ampere sind die Module dem entsprechend mit einer super flinken Sicherung
abzusichern.
Die elektrische Kontaktierung erfolgt durch die Anschlusskabel des Moduls. Es dürfen maximal 3 Module
hintereinander geschaltet werden. Beim Betrieb von mehr als 3 Modulen an einem Strang ist eine
Reduzierung der lichttechnischen Parameter sowie eine Überlastung und somit Zerstörung der LED Module
möglich.
Das LED-Modul wird unlackiert und daher ohne Korrosionsschutz vom Hersteller geliefert.
Schaden von Korrosion wird nicht als Mängel anerkannt. Es ist Aufgabe des Benutzers, geeignetem Schutz
vor korrosiven Agenten wie Feuchtigkeit und Kondensation und anderem schädliche Elemente zu liefern.
Sicherheitshinweise
Die Bauteile auf den LED-Modulen dürfen nicht mechanisch belastet werden.
Die Montage des Moduls muss auf einer metallischen Fläche, die als Kühlkörper wirkt, erfolgen. Als Zubehör
(siehe Bestellnummern Seite 4) sind abgestimmte LINEARlight Track aufgeführt.
Die Leiterbahnen auf den Platinen dürfen durch die Montage nicht beschädigt oder unterbrochen werden.
Zur Vermeidung von mechanischen Beschädigungen der Verbindungskabel durch Vibration, sind die Module
spielfrei mit der Montagefläche zu verbinden. Starke Vibrationen der Anlage sollten vermieden werden.
Um OSRAM LED-Module sicher und zuverlässig zu betreiben ist es absolut notwendig ein elektronisch
stabilisiertes Betriebsgerät zu verwenden, das gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur schützt.
Um zudem die Leuchten- / Installationszulassung zu erleichtern, sollten Betriebsgeräte, mit denen LED oder LED Module
betrieben werden, sowohl das CE- Zeichen tragen als auch ENEC zertifiziert sein. Die Konformitätserklärungen müssen
sich in Europa auf folgende Normen beziehen: CE: EC 61347-2-13, EN 55015, IEC 61547 sowie IEC 61000-3-2 - ENEC:
61347-2-13 sowie IEC/EN 62384.
Achten Sie auf das Prüfzeichen eines unabhängigen berechtigten Prüfinstitutes. Weitere Informationen können Sie der
entsprechenden Broschüre entnehmen (siehe "Weiterführende Informationen").
Die OSRAM OPTOTRONIC® Betriebsgeräte erfüllen alle entsprechenden Normen und sorgen für sicheren Betrieb.



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com