Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LR18CP Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LR18CP
Description  LINEARlight Colormix Power
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LR18CP Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LR18CP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LR18CP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LR18CP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LR18CP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
LINEARlight Colormix Power LR18CP
09.09..2012
Seite 2 von 4
www.osram.de
Produkt
Betriebstemperatur
am Tc-Punkt [C°]*
Lagertemperatur
[C°]*
Spannungsbereich
[V dc]*
Rückwärtsspannung
[V dc]*
LR18CP-RGB
-30 … 65
-30 … 90
23 … 25
25
Minimum und Maximum Grenzwerte
*) Bei Überschreiten der maximalen Temperaturgrenzwerte wird die Lebensdauer des Moduls stark reduziert, bzw. das Modul zerstört.
Das Überschreiten der maximalen Betriebsspannung führt zu einer Überlastung des LED Moduls. Diese kann zu einer starken Reduzierung der Lebensdauer bis zur
Zerstörung des LED Moduls führen.
Die Temperatur des LED Moduls am Tc Punkt sollte im thermisch eingeschwungenen Zustand mittels eines Temperatursensors oder temperaturempfindlichen Aufklebers
gemäß EN60598-1 gemessen werden. Die genaue Position des Tc-Punktes entnehmen Sie bitte der folgenden Zeichnung.
Zeichnungen
l
560 mm
b
20 mm
h
2 mm
l
1
31 mm
l
2
217,8
l
3
217,8
R
1,4+0,2 mm
D
3.2 mm
l
2
R
D
l
3
Tc
Lichtmanagementsysteme (LMS)
Produktname
Power
OTi DALI 75
OT EASY 60
OT RGB
DIM
OT DMX
RGB DIM
OT DMX 3x1
RGB DIM
LINEARlight
Colormix Power
19.1 W
3 Module
3 Module
3x2 Module
3x2 Module
3x1 Module
OPTOTRONIC Betriebsgeräte
Produktname
Power
OT20
220-240 / 24
OT75
220-240 / 24
OT24
220-240 / 24 DIM P
OT80
220-240 / 24 DIM P
LINEARlight
Colormix Power
19.1 W
1 Modul
3 Module
1 Modul
3 Module
Betriebsgeräte



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com