Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LR18CP Datasheet(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

Part # LR18CP
Description  LINEARlight Colormix Power
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LR18CP Datasheet(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  LR18CP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LR18CP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LR18CP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LR18CP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
LINEARlight Colormix Power LR18CP
09.09..2012
Seite 4 von 4
www.osram.de
Produktgruppe
Produkt
EAN*
VPE*
LINEARlight Colormix POWER
LR18CP-RGB
4008321 971593
8
CONNECTsystem feeder
LR-4PIN-500
4008321 971852
16
CONNECTsystem
LR-4CONN-45
4008321 971814
16
CONNECTsystem
LR-4CONN-250
4008321 994400
16
LINEARlight Track
LT-280
4008321 975966
8
LINEARlight Track
LT-560
4008321 975980
8
LINEARlight Track end caps
LT-ENDCAP
4008321 976109
16
LINEARlight Track Mounting bracket
LT-MB
4008321 994424
16
Optic Tray
OTR-280-LR18CP/CE
4008321 976086
8
Optic 30°
OPLR1x1-30
4008321 976000
140
Optic 70°
OPLR1x1-70
4008321 976024
140
Optic 20°x 50°
OPLR1x1-20x50
4008321 976048
140
Bestellnummern
Montagehinweise
Die Montage des Moduls muss auf einer metallischen Fläche, die als Kühlkörper wirkt, erfolgen.
Um das thermische Management zu optimieren, sollte die Metalloberfläche für den optimalen Kontakt mit
dem LED Modul sauber (frei von Schmutz und Öl) und eben sein.
Beim elektrischen Anschluss des Moduls ist der Einspeiser LR-4PIN-500 auf der "INPUT"-Seite der Platine
einzustecken.
*)
EAN: Bestellnummer für das Einzelmodul
VPE: Verpackungseinheit
Aufgrund technischer Innovationen verändern sich die typischen Werte der technischen LED-Parameter.
Diese Änderungen im Datenblatt werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com