Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PST14 Datasheet(PDF) 16 Page - Power System Technology

Part # PST14
Description  DC-DC conduction cooled from 150W to several kWs
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PST [Power System Technology]
Direct Link  http://www.powersystemtechnology.com/
Logo PST - Power System Technology

PST14 Datasheet(HTML) 16 Page - Power System Technology

Back Button PST14 Datasheet HTML 12Page - Power System Technology PST14 Datasheet HTML 13Page - Power System Technology PST14 Datasheet HTML 14Page - Power System Technology PST14 Datasheet HTML 15Page - Power System Technology PST14 Datasheet HTML 16Page - Power System Technology PST14 Datasheet HTML 17Page - Power System Technology PST14 Datasheet HTML 18Page - Power System Technology PST14 Datasheet HTML 19Page - Power System Technology PST14 Datasheet HTML 20Page - Power System Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 20 page
background image
Input bus bar 2up & 3up (footprint only for capacitors & screw connector)
PST14 Rev. 00
Page 16 of 20
www.powersystemtechnology.com
Accessories data
3 up : PIN 3897
+IN1
-IN1
+IN2
-IN2
+IN3
-IN3
-IN
+IN
CI1105010 IND01
2*PressFIT M4 + 2 *TCBR M4x5
26mm
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+IN1
-IN1
+IN2
-IN2
-IN
+IN
CI1105009 IND01
2*PressFIT M4 + 2 *TCBR M4x5
26mm
+
+
+
+
+
Input bus bar 3 up Ref:3899
Input bus bar 2 up Ref:3897
Molex MKDS1/3-3.81
Molex MKDS1/3-3.81
Output serial bus bar
PIN 3904
Validation du plan
T.Couleau
T.Couleau
T.Liger
Fait par / Prepared by
Verifie par / Verified by
Date
Date
Plan / draw :
Planche / sheet :
Ind / Rev.:
Echelle
/ Scale :
Titre :
Title :
Ind / Rev
00
Description de la modification / Description of modification
CREATION
Power System Technology
19,21 Rue Gustave Eiffel
Espace Eiffel,batiment A2
28630 Gellainville
Tel : 02 37 30 78 40
Fax : 02 37 30 77 71
E-mail : sales@powersystemtechnology.com
Copyright Power System Technology
This document is property of Power System Technology.It may not be copied or show to
anyone without prior approvel of on sold company.
communiquer à des tiers sans l'accord écrit d'une personne dûment mandaté par ladite
Ce document est la propriété de Power System Technology et ne peut être ni reproduit,ni
C
société.
CI1105011 pour montage de PST14 en série
1/1
00
CIE 1105011 PLAN 02
02/05/11
+OUT
-OUT
CI1105011 IND00
02/05/11
02/05/11
02/05/11
1:1
CI 4 couches, époxy 16/10, cuivre 105µ interne et externe, 2VE, 1SE
25mm
Output parallel bus bar
2up : PIN 3891
Validation du plan
T.Couleau
T.Couleau
T.Liger
Fait par / Prepared by
Verifie par / Verified by
Date
Date
Plan / draw :
Planche / sheet :
Ind / Rev.:
Echelle
/ Scale :
Titre :
Title :
Ind / Rev
00
Description de la modification / Description of modification
CREATION
Power System Technology
19,21 Rue Gustave Eiffel
Espace Eiffel,batiment A2
28630 Gellainville
Tel : 02 37 30 78 40
Fax : 02 37 30 77 71
E-mail : sales@powersystemtechnology.com
Copyright Power System Technology
This document is property of Power System Technology.It may not be copied or show to
anyone without prior approvel of on sold company.
communiquer à des tiers sans l'accord écrit d'une personne dûment mandaté par ladite
Ce document est la propriété de Power System Technology et ne peut être ni reproduit,ni
C
société.
Implantation CI1105007 pour montage 2 PST14 en paralléle en sortie
1/1
00
CIE 1105007 PLAN02
02/05/11
-OUT2
+OUT2
-OUT1
+OUT1
+OUT
CI1105007 IND00
-OUT
02/05/11
02/05/11
02/05/11
1:1
2*PressFIT M4 + 2*TCBR M4x5
25mm
-OUT3
+OUT3
-OUT2
+OUT2
-OUT1
+OUT1
+OUT
-OUT
CI1105008 IND00
25mm
Output parrallel bus bar 2 up Ref:3891
Output parrallel bus bar 3 up Ref:3894
2 up : PIN 3899
3up : PIN 3894



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com