Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SPLDS90-3 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SPLDS90-3
Description  Nanostack Impuls - Laserdiode
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SPLDS90-3 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SPLDS90-3 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SPLDS90-3 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SPLDS90-3 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SPLDS90-3 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SPLDS90-3 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SPLDS90-3 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SPLDS90-3 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
2014-10-30
1
2014-10-30
Nanostack Impuls - Laserdiode
Nanostack Pulsed Laser Diode
Version 1.0
SPL DS90_3
Features:
Besondere Merkmale:
• Reliable strained InGaAs/GaAs material
•
Zuverlässiges InGaAs/GaAs kompressiv
verspanntes Halbleiter-Material
• High power large-optical-cavity structure
•
Hochleistungslaser mit „Large-Optical-Cavity“
(LOC) Struktur für ein schmales Fernfeld
• Nanostack laser technology including multiple
epitaxially stacked emitters
•
Nanostack Lasertechnologie beinhaltet mehrere
epitaktisch integrierte Emitter
• Laser aperture 200 µm × 10 µm
•
Laterale Austrittsöffnung 200 µm × 10 µm
Applications
Anwendungen
• Range finding
•
Entfernungsmessung
• Security, surveillance
•
Sicherheit, Überwachung
• Illumination, ignition
•
Beleuchtung, Zündung
• Testing and measuring applications
•
Test- und Messsysteme
Notes
Hinweise
Depending on the mode of operation, these devices
emit highly concentrated non visible infrared light
which can be hazardous to the human eye. Products
which incorporate these devices have to follow the
safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC
62471.
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte, nicht sichtbare
Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das
menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese
Bauteile enthalten, müssen gemäß den
Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und
62471 behandelt werden.


Similar Part No. - SPLDS90-3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SPLDS90A OSRAM-SPLDS90A_3 Datasheet
592Kb / 12P
Industrial Automation (Machine Controls, Light Barriers, Vision Controls)
logo
ams AG
SPLDS90A AMSCO-SPLDS90A_3 Datasheet
592Kb / 12P
Chip Nanostack Pulsed Laser Diode
Version 1.4 2021-06-30
logo
OSRAM GmbH
SPLDS90 OSRAM-SPLDS90_3 Datasheet
182Kb / 5P
Nanostack Pulsed Laser Diode
More results

Similar Description - SPLDS90-3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SPLLL85 OSRAM-SPLLL85 Datasheet
268Kb / 7P
Hybride Impuls-Laserdiode mit integrierter Treiberstufe 14 W Spitzenleistung
logo
Roithner LaserTechnik G...
EU-38-1 ROITHNER-EU-38-1 Datasheet
63Kb / 1P
LASERDIODE DRIVER
RLT1550-5G ROITHNER-RLT1550-5G Datasheet
54Kb / 1P
Infrared Laserdiode
RLT1550-10G ROITHNER-RLT1550-10G Datasheet
52Kb / 1P
Infrared Laserdiode
RLT9005MG ROITHNER-RLT9005MG Datasheet
36Kb / 1P
Infrared Laserdiode
RLT9810G ROITHNER-RLT9810G Datasheet
61Kb / 1P
Infrared Laserdiode
RLT80805MG ROITHNER-RLT80805MG Datasheet
42Kb / 1P
Infrared Laserdiode
LC7 ROITHNER-LC7 Datasheet
60Kb / 1P
ACRYLIC LASERDIODE COLLIMATOR
GS-7020-2C ROITHNER-GS-7020-2C Datasheet
47Kb / 1P
ACRYLIC LASERDIODE COLLIMATOR
logo
OSRAM GmbH
SPLDS90 OSRAM-SPLDS90_3 Datasheet
182Kb / 5P
Nanostack Pulsed Laser Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com