Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LECWE3B Datasheet(PDF) 14 Page - OSRAM GmbH

Part # LECWE3B
Description  Lighting with Optics (silicone)
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LECWE3B Datasheet(HTML) 14 Page - OSRAM GmbH

Back Button LECWE3B Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LECWE3B Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LECWE3B Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LECWE3B Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LECWE3B Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LECWE3B Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LECWE3B Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LECWE3B Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LECWE3B Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 19 page
background image
2009-08-11
14
LE CW E3B
Bestimmung der Bord - Temperatur T
B
Die Board - Temperatur T
B kann mit Hilfe eines NTC bestimmt werden, gemessen an den NTC
Anschlusskontakten. Aus T
NTC kann TB folgendermaßen berechnet werden.
Estimation of the Bord Temperature T
B
The board temperature T
B can be determined with the NTC, measured on the NTC pads. TB can be
calculated using T
NTC as shown below.
T
B = TNTC + Rth, B-NTC x POSTAR
R
th, B-NTC = 0,25
K/
W
P
OSTAR = IF x UF
Montage-Hinweis
Mounting Note
Allgemein:
Abhängig von der Schutzklasse der späteren Leuchte ist eine
Befestigungsmethode auszuwählen, mit welcher die vorgeschriebenen Normen
(IEC 60598-1) der Beleuchtungstechnik eingehalten werden.
Siehe auch Applikationsschrift „Mounting Guideline for High Power Light
Sources of the OSTAR
® LED Product family“.
General:
Dependent on the safety class of the final lamp a mounting method should be
chosen in order to fulfil the standards for lighting technology (IEC 60598-1)
See application note „Mounting Guideline for High Power Light Sources of the
OSTAR
® LED Product family“.
Anschlusskontaktierung
Contacting
Drahttyp
Wire type
Durchmesser
Diameter
Lötspitze
Solder Tip
Temperatur
Temperature
Lötzeit
Solder Time
AWG 18
~0.8 mm (Litze; flexible wire)
3.2 mm (Meisel; Chisel)
250 °C
350 °C
16 sec.
6 sec
AWG 20
~0.5 mm (Litze; flexible wire)
3.2 mm (Meisel; Chisel)
250 °C
350 °C
14 sec.
5 sec
AWG 22
~0.3 mm (Litze; flexible wire)
3.2 mm (Meisel; Chisel)
250 °C
350 °C
9 sec.
3 sec



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com