Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LECWE3B Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LECWE3B
Description  Lighting with Optics (silicone)
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LECWE3B Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LECWE3B Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LECWE3B Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LECWE3B Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LECWE3B Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LECWE3B Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LECWE3B Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LECWE3B Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LECWE3B Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LECWE3B Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 19 page
background image
2009-08-11
2
LE CW E3B
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z. B. LE CW E3B-NXPY-URVU bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen NX,
NY, NZ, PX oder PYenhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen
nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro
Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LE CW E3B-NXPY-URVU bedeutet, dass in
einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen -UR bis -VU enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere
Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 8
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E. g. LE CW E3B-NXPY-URVU means that only one group NX, NY, NZ, PX or PY will be shippable for
any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped in any one packing unit . E.g. LE CW E3B-NXPY-URVU means
that only 1 chromaticity coordinate group -UR to -VU will be shippable (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable..
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Farbtemperatur
3) Seite 19
color
temperature
3) page 19
Lichtstrom
1) Seite 19
Luminous Flux
1) page 19
I
F = 700 mA
Φ
V (lm)
Lichtstärke
2) Seite 19
Luminous
Intensity
2) page 19
I
F = 700 mA
Ι
V (cd)
Bestellnummer
Ordering Code
LE CW E3B-NXPY-URVU
2700 K
280 ... 610
130 (typ.)
Q65110A7862
LE CW E3B-NYPZ-SRTU
3000 K
330 ... 710
140 (typ.)
Q65110A7847
LE CW E3B-NYPZ-QRRU 3500 K
330 ... 710
160 (typ.)
Q65110A7863
LE CW E3B-NZQX-ORPU 4000 K
390 ... 820
170 (typ.)
Q65110A7845
LE CW E3B-NZQX-MRNU 4500 K
390 ... 820
180 (typ.)
Q65110A7846



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com