Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LEWE2A Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LEWE2A
Description  Strahler f체r die Allgemeinbeleuchtung
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LEWE2A Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LEWE2A Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LEWE2A Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LEWE2A Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LEWE2A Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LEWE2A Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LEWE2A Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LEWE2A Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LEWE2A Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LEWE2A Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 17 page
background image
LE W E2A
OSTAR
® - Lighting without Optics
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2009-01-12
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: OSTAR
® - Lighting
• Besonderheit des Bauteils: extrem hohe
Helligkeit und Leuchtdichte dank
Oberflächenemission und niedrigem R
th
• Farbort: x = 0,33, y = 0,33 nach
CIE 1931 (weiß)
• typische Farbtemperatur: 5600 K
• Farbwiedergabeindex: 80
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Abstrahlende Fläche: 2,1 mm x 2,1 mm
•
Technologie: ThinGaN
®
•
Leuchtdichte: 20*10
6 cd/m²
•
optischer Wirkungsgrad: 36 lm/W bei 350 mA
• Montierbarkeit: verschraubbar
Lötpads für Verdrahtung
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-C
• Verpackungseinheit: pro Box 60 Stück
Anwendungen
• Strahler für die Allgemeinbeleuchtung
• Mikroskopbeleuchtung
• Verkehrszeichen
• Hochwertige Blitzlichter
Features
• package: OSTAR
® - Lighting
• feature of the device: outstanding brightness
and luminance due to pure surface emission
and low R
th
• color coordinates: x = 0.33, y = 0.33 acc. to
CIE 1931 (white)
• typ. color temperature: 5600 K
• color reproduction index: 80
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• light emitting surface: 2.1 mm x 2.1 mm
•
technology: ThinGaN
®
• Luminance: 20*10
6 cd/m²
• optical efficiency: 36 lm/W at 350 mA
• mounting methods: screw holes
solder pads for wire attachment
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-C
method of packing: 60 pcs per tray
Applications
• General lighting
• microscope illumination
• VMS (variable message signs)
• high end strobe light


Similar Part No. - LEWE2A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LEWE3A OSRAM-LEWE3A Datasheet
588Kb / 17P
Strahler f체r die Allgemeinbeleuchtung
LEWE3A-NXQX-6K8L OSRAM-LEWE3A-NXQX-6K8L Datasheet
588Kb / 17P
Strahler f체r die Allgemeinbeleuchtung
More results

Similar Description - LEWE2A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Eichhoff Electronics,In...
F022-760 EICHHOFF-F022-760 Datasheet
75Kb / 2P
Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter
logo
List of Unclassifed Man...
SC1250 ETC2-SC1250 Datasheet
154Kb / 4P
Zentrum f체r L철t- und Entl철tsysteme
logo
ERNI Electronics
354218 ERNI-354218 Datasheet
26Kb / 1P
M12 Geh채useteil f체r Messerl.
101503210011 ERNI-101503210011 Datasheet
29Kb / 1P
M12 Geh채useteil f체r
logo
OSRAM GmbH
LEWE3A OSRAM-LEWE3A Datasheet
588Kb / 17P
Strahler f체r die Allgemeinbeleuchtung
logo
Tyco Electronics
412-18930 MACOM-412-18930 Datasheet
575Kb / 28P
Matrizen-Satz mit Locator f체r
logo
OSRAM GmbH
SFH-5110 OSRAM-SFH-5110 Datasheet
69Kb / 7P
IR-Empf채nger f체r Fernbedienungen
SFH-5410 OSRAM-SFH-5410 Datasheet
164Kb / 8P
IR-Empf채nger f체r Fernbedienungen
logo
HARTING Technology Grou...
09-00-000-5350 HARTING-09-00-000-5350 Datasheet
468Kb / 1P
Blindstopfen f체r Split Hood
2021-10-01
09-00-000-5364 HARTING-09-00-000-5364 Datasheet
483Kb / 1P
Kabeldurchf체hrungst체lle f체r ASI Kabel
2021-10-01
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com