Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

RT610 Datasheet(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # RT610
Description  Adatto alla lettura di codici e al rilevamento di tacche
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

RT610 Datasheet(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  RT610 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers RT610 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers RT610 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers RT610 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Tipo
Dati
Codice
Campo di rilevamento (fisso)
Oggetto rilevabile
Tensione di alimentazione
Assorbimento nominale
Uscita
Categoria di utilizzo
Funzionamento uscita
Tempo di risposta
Indicatore di funzionamento
Regolatore della sensibilità
Classe di inquinamento
Grado di protezione
Temperatura ambiente
Umidità
Luce ambiente
(sulla superficie ricevente)
EMC
Resistenza alle vibrazioni
Resistenza agli urti
Emettitore
Messa a terra dell’involucro
Materiale
Cavo
Estensione cavo
Peso
A sbarramento a forma di U
Per rilevamento tacche
RT-610-10
RT-610-20
RT-610-50
RT-610-10R
RT-610-20R
RT-610-10G
RT-610-20G
10mm
20mm
50mm
10mm
20mm
10mm
20mm
Oggetto opaco min. " 4mm
Oggetto opaco o traslucido min. " 4mm
da 12 a 24V DC
10% Ripple P-P Max. 10%
Max. 40mA
NPN a transistor universale
• Corrente: Max. 80mA
• Tensione residua: Max. 1V (a 80mA)
DC-12 oppure DC-13
Due uscite: impulso luce e impulso buio
Max. 0,1ms
Max. 1ms
Max. 0,1ms
Max. 0,1ms
Max. 1ms
Max. 0,1ms
Max.1ms
LED rosso (si illumina quando riceve la luce)
Variabile
Variabile
3 (ambiente industriale)
IP62 (IEC)
IP66 (IEC)
IP62 (IEC)
IP66 (IEC)
IP62 (IEC)
IP66 (IEC)
Da
10 a
60 C (senza formazione di condensa o ghiaccio), Immagazzinaggio: da
10 a
60 C
Da 35 a 85% RH, Immagazzinaggio: da 35 a 85% RH
Ampiezza 1.5mm con frequenza da 10 a 55Hz, per 2 ore in ciascuna delle direzioni X, Y e Z
Accelerazione 500m/s
2
(circa 50G) per tre volte in ciascuna delle direzioni X, Y e Z
LED infrarosso (modulato)
LED rosso (modulato)
LED verde (modulato)
Non collegato
Con condensatore
Non collegato
Non collegato
Con condensatore
Non collegato
Con condensatore
Involucro in alluminio
Cavo a 4 conduttori con sezione 0.3mm
2; lungh. 1m (RT-610-20, RT-610-20R e RT-610-20G: lungh. 2m)
Prolungabile fino a 100m con un cavo equivalente con conduttori sezione min. 0.3mm
2
circa 150g
circa 240g
circa 180g
circa 150g
circa 240g
circa 150g
circa 240g
Emissione: EN50081-2
Immunità: EN50082-2
Luce solare 11,000 lux
Lampada a incandescenza: 3,500 lux
Luce solare 3,000 lux
Lampada a incandescenza:
1,000 lux
Luce solare 11,000 lux
Lampada a incandescenza:
3,500 lux
Luce solare 3,000 lux
Lampada a incandescenza:
1,000 lux
112
CARATTERISTICHE TECNICHE
SCHEMI DI COLLEGAMENTO
Schema circuito I/O
Schema di cablaggio
Z
Enclosure
Load
Brown
Black or white
Blue
10%
12 to 24V DC
Legenda ... D1 : Diodo di protezione contro l’inversione di polarità
D2 : Diodo di protezione contro l’inversione di corrente
ZD : Diodo Zener di assorbimento sovratensione
Tr : Uscita NPN a transistor
C: Condensatore (non compreso in RT-610-10
e RT-610-50)
Funzionamento uscite
Colore cavo
Funzionamento uscite
Nero
Impulso luce
Bianco
Impulso buio
RT-610
Involucro
Colore cavo
Marrone
Nero o bianco
Blu
Carico
Carico
(Nero o bianco) uscita
(Blu) 0V
max 80 mA
Circuito utente
Circuito interno
Da 12 a 24V DC
± 10%
Da 12 a 24V DC
± 10%
(Marrone) +V



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com