Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

RT610 Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # RT610
Description  Adatto alla lettura di codici e al rilevamento di tacche
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

RT610 Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  RT610 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers RT610 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers RT610 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers RT610 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Adatto alla lettura
di codici e al
rilevamento
di tacche
110
Allineamento perfetto del fascio
L’allineamento del fascio non è richie-
sto in quanto l’emettitore ed il ricevitore
sono integrati nel corpo.
Ampio campo di rilevamento
Sono disponibili 3 modelli con campo di
rilevamento di 10mm, 20mm e 50mm. I
modelli con campo di rilevamento di
10mm e 20mm sono disponibili sia con
led emettitore rosso che verde, per il
rilevamento di tacche diversamente
colorate.
Involucro robusto
La lunga durata del sensore è garantita
da un involucro robusto.
2 uscite
Questi sensori sono dotati di uscita sia
impulso luce che impulso buio.
RT-610-10
RT-610-20
RT-610-50
10mm
20mm
50mm
SENSORE FOTOELETTRICO
A FORMA DI U ROBUSTO
CON AMPLIFICATORE
INCORPORATO
RT-610
Conforme Direttive EMC
(solo RT-610-50)


Similar Part No. - RT610

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Amphenol Corporation
RT61019PN AMPHENOL-RT61019PN Datasheet
1Mb / 2P
RT360??industrial circular connectors are multiway connector available in 6 shell sizes and 22 insert
RT61019PW AMPHENOL-RT61019PW Datasheet
1Mb / 2P
RT360??industrial circular connectors are multiway connector available in 6 shell sizes and 22 insert
RT61019PX AMPHENOL-RT61019PX Datasheet
1Mb / 2P
RT360??industrial circular connectors are multiway connector available in 6 shell sizes and 22 insert
RT61019SN AMPHENOL-RT61019SN Datasheet
1Mb / 2P
RT360??industrial circular connectors are multiway connector available in 6 shell sizes and 22 insert
RT61019SW AMPHENOL-RT61019SW Datasheet
1Mb / 2P
RT360??industrial circular connectors are multiway connector available in 6 shell sizes and 22 insert
More results

Similar Description - RT610

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Analog Devices
AD7512DIJNZ AD-AD7512DIJNZ Datasheet
2Mb / 8P
DI CMOS Protected Analog Switches
REV. A
AD7512DISQ AD-AD7512DISQ Datasheet
2Mb / 8P
DI CMOS Protected Analog Switches
REV. A
logo
Formosa MS
FCRD3005P8 FORMOSA-FCRD3005P8 Datasheet
357Kb / 3P
Current Regulating Di ode
logo
List of Unclassifed Man...
4510002 ETC2-4510002 Datasheet
57Kb / 1P
Di (2?릂thylhexyl) phthalate (DEHP) Also known as Di?릓ctyl phthalate (DOP)
PV5702 ETC2-PV5702 Datasheet
51Kb / 3P
SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
logo
PHOENIX CONTACT
2736288 PHOENIX-2736288 Datasheet
241Kb / 13P
FLM DI 8 M12
2736835 PHOENIX-2736835 Datasheet
112Kb / 7P
FLM DI 16 M12
2773348 PHOENIX-2773348 Datasheet
245Kb / 9P
FLM DI 8 M8
2773429 PHOENIX-2773429 Datasheet
138Kb / 5P
FLX ASI DI 4 M12
logo
List of Unclassifed Man...
100195 ETC-100195 Datasheet
292Kb / 2P
RevPi DI
Version: EN 1.1
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com