Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

RT610 Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # RT610
Description  Adatto alla lettura di codici e al rilevamento di tacche
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

RT610 Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  RT610 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers RT610 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers RT610 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers RT610 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
111
APPLICAZIONI
MODELLI DISPONIBILI
Lettura codici
Rilevamento di tacche
Rilevamento fogli di carta sovrapposti
Sensor installed on
the traveling object
Traveling
direction
Code plate
(flag)
Si può usare per esempio anche
per confermare la posizione di
una piastra.
Può rilevare tacche su di
una pellicola trasparente
Controllo ingresso carta
nelle stampanti.
Aspetto
Campo di rilevamento
Codice
Emettitore
Tipo
RT-610-10
RT-610-10R
RT-610-10G
RT-610-20
RT-610-20R
RT-610-20G
RT-610-50
LED infrarosso
LED rosso
LED verde
LED infrarosso
LED rosso
LED verde
LED infrarosso
10mm
20mm
50mm
10mm (fisso)
20mm (fisso)
50mm
(fisso)
Direzione di spostamento
Direzione di
spostamento
Sensore installato sul-
l’oggetto in movimento
Piastra (flag)
RT-610



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com