Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

RT610 Datasheet(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # RT610
Description  Adatto alla lettura di codici e al rilevamento di tacche
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

RT610 Datasheet(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  RT610 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers RT610 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers RT610 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers RT610 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Messa a terra dell’involucro
• RT-610-20 è dotato di condensatore collegato a terra per
aumentare l’immunità verso i rumori.
RT-610-10
e RT-610-50 non sono collegati a terra e quindi
necessitano della mascherina di isolamento [su richiesta].
5 Isolare il sensore in presenza di saldatore ad ultrasuoni
o simili apparati che generano rumori ad alta frequenza.
Non fornire l’alimentazione tramite un alimentatore con
autotrasformatore in quanto viene a mancare il riferi-
mento di massa.
113
MODALITÀ D’USO
DIMENSIONI (Unità: mm)
Questo dispositivo non è un componente di sicurezza.
Il suo utilizzo non è destinato alla protezione delle persone o
alla prevenzione di danni in parti pericolose dei macchinari.
Esso è un comune sensore per il rilevamento di oggetti.
(
)
Varie
• L’uscita non è dotata di protezione contro i corto circuiti.
Non collegarla direttamente ad un alimentatore né ad un
condensatore.
• Non utilizzare il sensore per 50ms dopo aver inserito
l’alimentazione.
RT-610-10
Con campo di rilevamento di 10mm
RT-610-50
Con campo di rilevamento di 50mm
RT-610-20
Con campo di rilevamento di 20mm
12
12
Sensitivity adjuster
Operation indicator (Red)
50
60
13
3-M4
0.7 threads 6 deep
"
5.8 cable 2m long
2-"6 mounting holes
50
20
10
70
20
20
Beam axis
Beam axis position mark
0.5
60
80
40
24
11
"
5.8 cable 1m long
3
2-M6
1 threads 6 deep
12
30
Operation
indicator (Red)
10
32
53
85
10
Beam axis
50 75
12.5
12.5
2-"6.5 mounting holes
Beam axis position mark
22
RT-610
Indicatore funzionamento (rosso)
Regolatore sensibilità
2 fori di montaggio " 4.5
Tacca posizione fascio
Fascio
2 viti M4
× 0.7, profondità 7
2 fori di montaggio " 6
Cavo " 5.8 lungh. 1m
Tacca posizione fascio
2 fori di montaggio " 6.5
2 viti M 6
× 1, profondità 6
Cavo " 5.8 lungh. 1m
Indicatore di
funzionamento
(rosso)
Cavo " 5.8 lungh. 2m
3 viti M4
× 0.7, profondità 6
Tacca posizione fascio
Regolatore sensibilità
Indicatore funzionamento (rosso)
Fascio
Fascio



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com