Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LTRBGFSF-ABCB Datasheet(PDF) 26 Page - OSRAM GmbH

Part # LTRBGFSF-ABCB
Description  Enhanced optical Power LED (ThinFilm / ThinGaN)
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LTRBGFSF-ABCB Datasheet(HTML) 26 Page - OSRAM GmbH

Back Button LTRBGFSF-ABCB Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH LTRBGFSF-ABCB Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH LTRBGFSF-ABCB Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH LTRBGFSF-ABCB Datasheet HTML 23Page - OSRAM GmbH LTRBGFSF-ABCB Datasheet HTML 24Page - OSRAM GmbH LTRBGFSF-ABCB Datasheet HTML 25Page - OSRAM GmbH LTRBGFSF-ABCB Datasheet HTML 26Page - OSRAM GmbH LTRBGFSF-ABCB Datasheet HTML 27Page - OSRAM GmbH LTRBGFSF-ABCB Datasheet HTML 28Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 28 page
background image
2014-08-26
26
LTRB GFSF
Augensicherheitsbewertung
Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augensicherheit nach dem Standard IEC
62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems")
Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "exempt"- Gruppe
(die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 10000 s bezieht). Unter realen Umständen
(für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei
Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes
sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch,
können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen,
Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
Eye safety advice
Due to the cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC
62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems").
Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "exempt" group
(relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 10000 s). Under real circumstances (for exposure
time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices.
As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure
potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary
reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even
accidents, depending on the situation.
Revision History: 2014-08-26
Previous Version:
2012-04-27
Page
Subjects (major changes since last revision)
Date of change
all
Final Datasheet created
2010-02-12
4
Temperature coefficient of V
F added
2011-12-01
23
OS-IN-2012-005
2012-04-27
26, all
Eye safety advice added; general update
2014-08-26



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com