Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

S5D9 Datasheet(PDF) 29 Page - Renesas Technology Corp

Part # S5D9
Description  Microcontroller
PDF  115 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

S5D9 Datasheet(HTML) 29 Page - Renesas Technology Corp

Back Button S5D9 Datasheet HTML 25Page - Renesas Technology Corp S5D9 Datasheet HTML 26Page - Renesas Technology Corp S5D9 Datasheet HTML 27Page - Renesas Technology Corp S5D9 Datasheet HTML 28Page - Renesas Technology Corp S5D9 Datasheet HTML 29Page - Renesas Technology Corp S5D9 Datasheet HTML 30Page - Renesas Technology Corp S5D9 Datasheet HTML 31Page - Renesas Technology Corp S5D9 Datasheet HTML 32Page - Renesas Technology Corp S5D9 Datasheet HTML 33Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 115 page
background image
R01DS0303EU0100 Rev.1.00
Page 29 of 115
Nov 3, 2016
S5D9
1. Overview
Note:
Some pin names have the added suffix of _A, _B, and _C. When assigning the GPT, IIC, SPI, SSIE, ETHERC (RMII), SDHI,
and GLCDC functionality, select the functional pins with the same suffix.
R5
146 L6
119 -
-
IRQ15 P506 -
-
-
-
-
-
-
TXD6/
MOSI6
/SDA6
--
-
-
-
-
-
SD1
CD_
A
AN019 -
-
-
N6
147 -
-
-
-
-
P507 -
-
-
-
-
-
-
-
CTS5_
RTS5/
SS5
--
-
-
-
-
SD1
WP_
A
AN119
-
-
-
R6
148 N4 120 81 -
-
P508 -
-
-
-
-
-
-
SCK6 SCK5 -
-
-
-
-
-
-
AN020 -
-
-
M7 149 N5 121 82 VCC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
N7
150 M5 122 83 VSS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P7
151 M6 123 84 -
IRQ13 P015 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AN006/
AN106
DA1/
IVCMP1
--
R7
152 N6 124 85 -
-
P014 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AN005/
AN105
DA0/
IVREF3
--
P8
153 M7 125 86 VREFL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R8
154 N7 126 87 VREFH
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
N8
155 L7
127 88 AVCC0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
N9
156 L8
128 89 AVSS0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P9
157 M8 129 90 VREFL0 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R9
158 N8 130 91 VREFH0 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M8 159 -
-
-
-
IRQ14
-DS
P010 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AN103 -
-
-
M9 160 M9 131 -
-
IRQ13
-DS
P009 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AN004 -
-
-
P10 161 N9 132 92 -
IRQ12
-DS
P008 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AN003 -
-
-
M6 162 K7
133 93 -
-
P007 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PGAVS
S100/A
N107
--
-
N10 163 L9
134 94 -
IRQ11-
DS
P006 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AN102 IVCMP2 -
-
R10 164 K8
135 95 -
IRQ10
-DS
P005 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AN101 IVCMP2 -
-
P11 165 K9
136 96 -
IRQ9-
DS
P004 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AN100 IVCMP2 -
-
M5 166 K10 137 97 -
-
P003 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PGAVS
S000/A
N007
--
-
R11 167 M10 138 98 -
IRQ8-
DS
P002 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AN002 IVCMP2 -
-
N11 168 N10 139 99 -
IRQ7-
DS
P001 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AN001 IVCMP2 -
-
R12 169 L10 140 100 -
IRQ6-
DS
P000 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AN000 IVCMP2 -
-
M10 170 N11 141 -
VSS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M11 171 N12 142 -
VCC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P12 172 -
-
-
-
-
P806 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_EXT
CLK_B
R13 173 -
-
-
-
-
P805 -
-
-
-
-
-
-
-
TXD5 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
17_B
N12 174 -
-
-
-
-
P513 -
-
-
-
-
-
-
-
RXD5 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
16_B
R14 175 M11 143 -
-
IRQ14 P512 -
-
-
-
GTIOC
0A
-CTX1 TXD4/
MOSI4
/SDA4
-
SCL2 -
-
-
-
-
-
-
-
-
VSYNC
P13 176 M12 144 -
-
IRQ15 P511 -
-
-
-
GTIOC
0B
-
CRX1 RXD4/
MISO4
/SCL4
-SDA2 -
-
-
-
-
-
-
-
-
PCKO
Pin number
Extbus
Timers
Communication interfaces
Analog
HMI



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com