Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT46R62 Datasheet(PDF) 13 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT46R62
Description  52-pin LQFP竊?6-pin SSOP
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46R62 Datasheet(HTML) 13 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46R62_13 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 11Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 12Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 13Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 14Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 15Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 16Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 17Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 50 page
background image
HT46R62/HT46C62
Rev. 1.80
13
2013-10-31
另外还一个专为实时时钟设计的振荡电路。如果使用 RTC 振荡,那么只要在 OSC3 与 OSC4 之
间接一个 32.768kHz 的晶体,不需要其它外部器件。
RTC 振荡器可以通过“QOSC”(RTCC 的第 4 位)设置快速起振。建议在系统上电时开启快速振
荡,并在 2 秒钟后关闭。
WDT 振荡是一个独立的内置振荡电路,不需要外接器件。当系统进入省电模式,系统振荡会停
止,但 WDT 振荡会继续作用,其振荡周期一般为 65μs@5V。WDT 振荡器可以由配置选项设置为打
开或关闭。
看门狗定时器 — WDT
WDT 的时钟来源可由配置选项设置为内部 RC 振荡(WDT 振荡器)、指令时钟(系统时钟 4 分频)
或 RTC 振荡。WDT 主要用来防止程序运行故障和程序跳入一死循环而导致不可预测的结果。WDT
可由配置选项设置为打开或关闭,如果在关闭状态,所有与 WDT 有关的指令操作都是没有作用的。
System Clock/4
Divider
WDT Clear
Option
Select
WDT
OSC
12kHz
RTC
OSC
32768Hz
CK T
R
CK T
R
fS
Tim e-out Reset
215/fS~216/fS
214/fS~215/fS
213/fS~214/fS
212/fS~213/fS
WDT
Prescaler
Option
fS/28
看门狗定时器
如果 WDT 时钟源为内部 WDT 振荡(RC 振荡周期一般为 65μs@5V),该频率可再经过 2
12~215(由
配置选项设置)的分频。最小的 WDT 溢出周期大约是 300mS~600mS。但溢出时间会因为温度、VDD
以及芯片参数的变化而变化。如果再用 WDT 预分频器,则可以得到更长的溢出周期。如果 WDT 的
溢出时间选为 2
15 分频,最大的溢出时间可达到 2.1s~4.3s(分频系数为 215~216)。
如果 WDT 的时钟源为指令时钟,则在 HALT 状态时,WDT 会停止计数而失去保护功能;此时
只能靠外部逻辑复位来重新启动系统。如果系统运用在强干扰的环境中,建议选用内部 WDT 振荡
器,因为 HALT 模式会使系统时钟停止,看门狗也就失去了保护的功能。
在正常运行时,WDT 溢出会使系统复位并置位 TO 标志;但在 HALT 模式下,WDT 溢出只产
生“热复位”
,只有程序计数器 Program Counter 和堆栈指针 SP 被复位。要清除 WDT 的值可以有三
种方法:外部复位(低电平输入到 RES端)、清除看门狗指令或 HALT 指令。清除看门狗指令有“CLR
WDT”和“CLR WDT1”
、
“CLR WDT2”二组指令。这两组指令中,只能选择其中一组,由配置选
项决定。如 果选择“CLR WDT”,那么只要执行“CLR WDT” 指令就会清除 WDT。如果选择“CLR
WDT1”和“CLR WDT2”
,那么二条指令要交替使用才会清除 WDT,否则,WDT 会由于溢出而使
系统复位。
多功能定时器
系统为 WDT、时基和 RTC 提供了具有不同溢出周期的多功能定时器。多功能定时器由一个 8
级分频器和一个 7 位预分频器组成。其时钟源可以是 WDT OSC、RTC OSC 或指令时钟(系统时钟
四分频)
。多功能定时器还为 LCD 驱动电路提供可选择的频率信号(范围从 fs/2
2~fs/28),并为蜂鸣
器输出电路提供可选择的频率信号(范围从 fs/2
2~fs/29),频率由配置选项决定。为了正确地显示,
建议选择 4kHZ 左右的信号作为 LCD 驱动信号。
时基 — Time Base
时基指的是用一个周期性的溢出来产生一个有规律的内部中断。溢出周期的范围为 fs/2
12~
fs/2
15,由配置选项确定。当时基发生溢出,其中断请求标志(TBF;INTC1 的第 5 位)会被置位,如
果中断允许,且堆栈未满,那么就会产生一个地址 014H 的子程序调用。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com