Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT46R62 Datasheet(PDF) 4 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT46R62
Description  52-pin LQFP竊?6-pin SSOP
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46R62 Datasheet(HTML) 4 Page - Holtek Semiconductor Inc

  HT46R62_13 Datasheet HTML 1Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 2Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 50 page
background image
HT46R62/HT46C62
Rev. 1.80
4
2013-10-31
引脚说明
引脚名称
输入/输出
配置选项
说明
PA0/BZ
PA1/ BZ
PA2
PA3/PFD
PA4~PA7
输入/输出
唤醒功能
上拉电阻
蜂鸣器
PFD
8 位双向输入/输出口。每一位可由配置选项设置
为唤醒输入。可由软件设置为 CMOS 输出、带或
不带上拉电阻(由上拉电阻选项决定:位选择)的斯
密特触发输入。BZ、BZ 和 PFD 分别与 PA0、PA1
和 PA3 共用引脚。
PB0/AN0
PB1/AN1
PB2/AN2
PB3/AN3
PB4/AN4
PB5/AN5
输入/输出
上拉电阻
6 位双向输入/输出口。可由软件设置为 CMOS 输
出、带或不带上拉电阻(由上拉电阻选项决定:位
选择)的斯密特触发输入、或 A/D 输入。
一旦 PB 口做为 A/D 输入(由软件设置),则其输入
/输出功能和上拉电阻会自动失效。
PD0/PWM0
PD1/PWM1
PD2/PWM2
输入/输出
上拉电阻
PWM
3 位双向输入/输出口。可由软件设置为 CMOS 输
出、带或不带上拉电阻(由上拉电阻选项决定:位
选择)的斯密特触发输入。PWM0/PWM1/PWM2
输出与 PD0/PD1/PD2 共用引脚(由 PWM 选项决
定)。
PD4/ INT0
PD5/ INT1
PD6/TMR
输入/输出
上拉电阻
3 位双向输入/输出口。可由软件设置为 CMOS 输
出、带或不带上拉电阻(由上拉电阻选项决定:位
选择)的斯密特触发输入。 INT0 / INT1 /TMR 与
PD4/PD5/PD6 共用引脚。
VSS
—
—
负电源,接地。
VLCD
输入
—
LCD 电源。
VMAX
输入
—
IC 最高电压,接至 VDD、VLCD 或 V1。
V1,V2,C1,C2
输入
—
电压泵。
COM0~COM2
COM3 / SEG19
输出
1/2、1/3 或 1/4
Duty
SEG19 可由配置选项设置为 LCD 显示的 Segment
或 Common 输出端。COM0~COM2 是 LCD 驱动
的 Common 输出。
SEG0~SEG18
输出
逻辑输出
LCD 驱动的 Segment 输出。SEG0~SEG15 可通
过配置选项选择为逻辑输出口。
OSC1
OSC2
输入
输出
晶体或 RC
OSC1、OSC2 连接 RC 或晶体(由配置选项确定)
以产生内部系统时钟。在 RC 振荡方式下,OSC2
是系统时钟四分频的输出口。系统时钟也可以选
择为 RTC 振荡;如果选择 RTC 振荡作为系统时
钟,则这两个引脚可以空接。
OSC3
OSC4
输入
输出
RTC 或系统时钟
实时时钟振荡器。OSC3、OSC4 连接 32768Hz 的
晶体振荡器,用于提供定时或系统时钟(由配置选
项确定)。没有内建电容。
VDD
—
—
正电源。
RES
输入
—
斯密特触发复位输入。
极限参数
电源供应电压
………….V
SS-0.3V~VSS+6.0V
储存温度
………….-50℃~125℃
端口输入电压
………….V
SS-0.3V~VDD+0.3V
工作温度
………..….-40℃~85℃
注:这里只强调额定功率,超过极限参数所规定的范围将对芯片造成损害,无法预期芯片在上述标示范围外的工作
状态,而且若长期在标示范围外的条件下工作,可能影响芯片的可靠性。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com