Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AT41532 Datasheet(PDF) 1 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Part # AT41532
Description  NPN SILICON TRANSISTOR
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Direct Link  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

AT41532 Datasheet(HTML) 1 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

  AT41532 Datasheet HTML 1Page - Agilent(Hewlett-Packard) AT41532 Datasheet HTML 2Page - Agilent(Hewlett-Packard) AT41532 Datasheet HTML 3Page - Agilent(Hewlett-Packard) AT41532 Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) AT41532 Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) AT41532 Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) AT41532 Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) AT41532 Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) AT41532 Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 14 page
background image
1
3-Lead SC-70 (SOT-323)
Surface Mount Plastic
Package
Pin Configuration
BASE
EMITTER
COLLECTOR
41Y
特 長
● 低電流、低電圧、汎用トランジスタ
● 900MHz,5mA,5Vの特性
NF: 1.0dB(標準)
Ga: 15.5dB(標準)
P1dB: +14.5dBm(標準)@25mA,5V
● SOT-323(SC-70 3ピン相当)表面
実装プラスチック・パッケージ
● テープ・リール・オプションを用意
応 用
● PDC、PHS、CDMAなどの移動体通
信端末およびワイヤレスLANなどの
データ通信機器
汎用NPNシリコン・バイポーラ・
トランジスタ
AT-41532
概 要
AT-41532は低電圧動作用に最適化された
汎用NPNバイポーラ・トランジスタで
す。パッケージはSOT-323(SC-70 3ピ
ン相当)の表面実装プラスチック・パッ
ケージです。
5 V で特性を最適化しているため、
900MHz,1.9GHz,2.4GHzでのLNA、ゲイ
ン・ステージ、バッファ、発振器、また
はアクティブ・ミキサなどのようなバッ
テリ動作に最適で、セルラやPCSやISM
バンドのシステムに使用可能です。
900MHzでは、5V,5mAのバイアスで
1.0dB(標準)NF、15.5dB(標準)のゲ
インが得られます。また、1V,1mAでも
高ゲインなので、900MHzのページャに
も使用することができます。900MHzで
雑音整合が比較的50Ωに近いため、整合
回路を設計し易い製品です。さらに、ブ
レークダウン電圧が高いことが特長で
す。
注:“Y”はデートコードを表わします。
88759/04-7PM6.0J
2001.04.25, 7:58 PM
Page 1
Adobe PageMaker 6.0J/PPC


Similar Part No. - AT41532

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
AT41532 ISC-AT41532 Datasheet
276Kb / 3P
isc Silicon NPN Power Transistor
More results

Similar Description - AT41532

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Micro Electronics
2N3414 MICRO-ELECTRONICS-2N3414 Datasheet
48Kb / 1P
NPN SILICON TRANSISTOR
logo
NEC
2SC3731 NEC-2SC3731 Datasheet
193Kb / 3P
NPN SILICON TRANSISTOR
BA1A4M NEC-BA1A4M Datasheet
133Kb / 2P
NPN SILICON TRANSISTOR
AA1L3Z NEC-AA1L3Z Datasheet
119Kb / 2P
NPN SILICON TRANSISTOR
2SD1698 NEC-2SD1698 Datasheet
116Kb / 2P
NPN SILICON TRANSISTOR
2SD1701 NEC-2SD1701 Datasheet
117Kb / 2P
NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Seme LAB
2N1616 SEME-LAB-2N1616 Datasheet
22Kb / 2P
NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Central Semiconductor C...
MPS3417 CENTRAL-MPS3417 Datasheet
58Kb / 1P
NPN SILICON TRANSISTOR
logo
NEC
NE688M23 NEC-NE688M23 Datasheet
19Kb / 2P
NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
KSC5603D FAIRCHILD-KSC5603D_10 Datasheet
115Kb / 5P
NPN Silicon Transistor, Planar Silicon Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com