Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LRTBGFUG Datasheet(PDF) 24 Page - OSRAM GmbH

Part # LRTBGFUG
Description  Enhanced optical Power LED
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRTBGFUG Datasheet(HTML) 24 Page - OSRAM GmbH

Back Button LRTBGFUG Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH LRTBGFUG Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH LRTBGFUG Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH LRTBGFUG Datasheet HTML 23Page - OSRAM GmbH LRTBGFUG Datasheet HTML 24Page - OSRAM GmbH LRTBGFUG Datasheet HTML 25Page - OSRAM GmbH LRTBGFUG Datasheet HTML 26Page - OSRAM GmbH LRTBGFUG Datasheet HTML 27Page - OSRAM GmbH LRTBGFUG Datasheet HTML 28Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 28 page
background image
2017-11-14
24
LRTB GFUG
Augensicherheitsbewertung
Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augensicherheit nach dem
Standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems")
Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die
"exempt"- Gruppe (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 10000 s
bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht
damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein
hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B.
Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach
Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
Eye safety advice
Due to the cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the
standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems").
Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the
"exempt" group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 10000 s). Under real
circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no
endangerment to the eye exists from these devices.
As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high
secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light
Revision History: 2017-11-14
Previous Version:
2014-08-26
Page
Subjects (major changes since last revision)
Date of change
6, 8
OS-IN-2009-011
2009-04-15
18
Package Outlines updated
2009-05-29
22
OS-IN-2010-032
2010-10-04
all
Final datasheet created
2010-11-17
21
OS-IN-2012-005
2012-03-16
all
General update
2012-06-12
all
OS-IN-2012-024
2012-06-12
1
Application recommendation adapted
2014-01-28
24, all
Eye safety advice added; general update
2014-08-26
all
OS-PD-2017-054
2017-11-14



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com