Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

KWDPLS32.EC Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # KWDPLS32.EC
Description  Automotive Interior Lighting
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KWDPLS32.EC Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  KWDPLS32.EC Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH KWDPLS32.EC Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH KWDPLS32.EC Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH KWDPLS32.EC Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH KWDPLS32.EC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH KWDPLS32.EC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH KWDPLS32.EC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KWDPLS32.EC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KWDPLS32.EC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 29 page
background image
2016-01-19
1
2016-01-19
SYNIOS E4014
Datasheet
Version 1.3
KW DPLS32.EC
This compact LED is part of the SYNIOS E4014 family.
The LEDs offer an extremely low-profile and compact
design of 4.0 x 1.4 x 0.65 mm, uniform distribution of
light and rugged plastic housing. The warm white KW
DPLS32.EC is targeted at applications for indoor
lighting in automobiles (ceiling, navigation, lighting),
trains, buses and aircraft.
Diese kompakte LED ist Teil der SYNIOS E4014
Familie. Die LEDs bieten ein extrem flaches und
kompaktes Design von 4,0 x 1,4 x 0,65 mm,
gleichmäßige Lichtverteilung und ein robustes
Kunststoffgehäuse. Die warmweiße KW DPLS32.EC
kommt bei Anwendungen für Innenbeleuchtung im
Automobil zum Einsatz (Decke, Navigation,
Beleuchtung), in Zügen, Bussen und Flugzeugen.
Features:
Besondere Merkmale:
•
Package: SMD epoxy package, colored silicone
resin
•
Gehäusetyp: SMD Epoxid Gehäuse, farbiger
Silikon-Verguss
•
Technology: InGaN on Sapphire
•
Technologie: InGaN on Sapphire
•
Viewing angle at 50 % IV: 120° (Lambertian
Emitter)
•
Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 120° (Lambertscher
Strahler)
•
Color: white; CTR = 2700 K - 6500 K; CRI (min.) =
80
•
Farbe: weiß; CTR = 2700 K - 6500 K; CRI (min.) =
80
•
Optical efficiency (typ.): 110 lm/W (white) at
4000 K
•
Optischer Wirkungsgrad (typ.): 110 lm/W (weiß)
at 4000 K
•
ESD - withstand voltage: 8 kV acc. to
ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)
•
ESD - Festigkeit: 8 kV nach ANSI/ESDA/JEDEC
JS-001 (HBM, Klasse 3B)
Applications
Anwendungen
•
Automotive Interior Lighting
•
Automobilbeleuchtung innen
•
Industrial illumination
•
Industrie-Beleuchtung
•
White Goods Lighting
•
Weiße Ware
•
Transportation
•
Verkehrsmittel
•
Aircraft Interior Lighting
•
Flugzeugbeleuchtung innen
•
Vending Machines
•
Automaten


Similar Part No. - KWDPLS32.EC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
KWDPLS31.EC OSRAM-KWDPLS31.EC Datasheet
1Mb / 24P
SMD epoxy package, colored silicone resin
KWDPLS31.MB OSRAM-KWDPLS31.MB Datasheet
778Kb / 25P
LCD Backlighting
KWDPLS31.SB OSRAM-KWDPLS31.SB Datasheet
778Kb / 24P
LCD Backlighting
More results

Similar Description - KWDPLS32.EC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LCBM67S-N2R1-4R6T OSRAM-LCBM67S-N2R1-4R6T Datasheet
603Kb / 22P
Automotive Interior Lighting
LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X OSRAM-LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X Datasheet
1Mb / 26P
Automotive Interior Lighting
LSG6SP-CADB-1-1 OSRAM-LSG6SP-CADB-1-1 Datasheet
610Kb / 21P
Automotive Interior Lighting
LWG6CP-EAFA-JKQL-1 OSRAM-LWG6CP-EAFA-JKQL-1 Datasheet
673Kb / 23P
Automotive Interior Lighting
LWG6SP-EAFA-JKQL-1 OSRAM-LWG6SP-EAFA-JKQL-1 Datasheet
678Kb / 23P
Automotive Interior Lighting
KODELPS1.22 OSRAM-KODELPS1.22 Datasheet
696Kb / 22P
Automotive Interior Lighting
LGT671 OSRAM-LGT671 Datasheet
439Kb / 19P
Automotive Interior Lighting
LTTTSD OSRAM-LTTTSD Datasheet
737Kb / 22P
Automotive Interior Lighting
LWT6SC OSRAM-LWT6SC Datasheet
793Kb / 23P
Automotive Interior Lighting
LWM673 OSRAM-LWM673 Datasheet
648Kb / 23P
Automotive Interior Lighting
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com