Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

KW-CSLPM2.PC Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # KW-CSLPM2.PC
Description  Ceramic package
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KW-CSLPM2.PC Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  KW-CSLPM2.PC Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH KW-CSLPM2.PC Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH KW-CSLPM2.PC Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH KW-CSLPM2.PC Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH KW-CSLPM2.PC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH KW-CSLPM2.PC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH KW-CSLPM2.PC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KW-CSLPM2.PC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KW-CSLPM2.PC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 25 page
background image
2017-09-22
2
Version 1.0
KW CSLPM2.PC
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color Temperature
Luminous Flux 1) page 24
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur
Lichtstrom 1) Seite 24
Bestellnummer
I
F = 700 mA
[K]
ΦV [lm]
KW
CSLPM2.PC-7M7N-4C8
E
6500
224 ... 400
Q65112A2444
KW
CSLPM2.PC-7M7N-4F8
G
5700
224 ... 400
Q65112A2577
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. KW CSLPM2.PC-7M7N-4F8G
means that only one group 5N, 6N, 7M, 7N, 8M will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. KW CSLPM2.PC-7M7N-4F8G means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. KW CSLPM2.PC-7M7N-4F8G means that only one forward voltage group 0 will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. KW CSLPM2.PC-7M7N-4F8G
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 5N, 6N, 7M, 7N, 8M enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. KW CSLPM2.PC-7M7N-4F8G bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen
enthalten ist. KW CSLPM2.PC-7M7N-4F8G bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
KW
CSLPM2.PC-7M7N-4F8G
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 0 enthalten
(siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com