Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LRTB-R48G Datasheet(PDF) 27 Page - OSRAM GmbH

Part # LRTB-R48G
Description  SMT package, epoxy resin
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRTB-R48G Datasheet(HTML) 27 Page - OSRAM GmbH

Back Button LRTB-R48G Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH LRTB-R48G Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH LRTB-R48G Datasheet HTML 23Page - OSRAM GmbH LRTB-R48G Datasheet HTML 24Page - OSRAM GmbH LRTB-R48G Datasheet HTML 25Page - OSRAM GmbH LRTB-R48G Datasheet HTML 26Page - OSRAM GmbH LRTB-R48G Datasheet HTML 27Page - OSRAM GmbH LRTB-R48G Datasheet HTML 28Page - OSRAM GmbH LRTB-R48G Datasheet HTML 29Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 29 page
background image
LRTB R48G
2018-05-14
27
Hinweise
Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach
dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological
safety
of
lamps
and
lamp
systems").
Im
Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen
die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs
folgende Gruppenanforderung - Exempt group
(Expositionsdauer
10000
s).
Unter
realen
Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille,
Betrachtungsabstand) geht damit von diesen
Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass
intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein
hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen.
Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B.
Autoscheinwerfer),
kann
ein
temporär
eingeschränktes
Sehvermögen
oder
auch
Nachbilder
zu
Irritationen,
Belästigungen,
Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
Diese
LED
enthält
teilweise
metallische
Bestandteile. Korrodiertes Metall kann zu einer
Verschlechterung der optischen Eigenschaften
und im schlimmsten Fall zum Ausfall der LED
führen. Diese LED darf aggressiven Bedingungen
nicht ausgesetzt werden. Es ist zu beachten, dass
korrosive Gase auch von Materialien emittiert
werden können, die sich im Endprodukt in
unmittelbarer Umgebung der LED befinden.
Aufgrund
der
kurzen
Lebenszyklen
in
der
Chip-Technology unterliegt das Bauteil einer
ständigen
Anpassung
an
die
neueste
Chip-Technology.
Für
weitere
applikationsspezifische
Informationen
besuchen
Sie
bitte
www.osram-os.com/appnotes
Notes
The evaluation of eye safety occurs according to
the standard IEC 62471:2008 ("photobiological
safety of lamps and lamp systems"). Within the
risk grouping system of this CIE standard, the LED
specified in this data sheet fall into the class
Exempt group (exposure time 10000 s). Under
real circumstances (for exposure time, eye pupils,
observation distance), it is assumed that no
endangerment to the eye exists from these
devices. As a matter of principle, however, it
should be mentioned that intense light sources
have a high secondary exposure potential due to
their blinding effect. As is also true when viewing
other
bright
light
sources
(e.g.
headlights),
temporary
reduction
in
visual
acuity
and
afterimages can occur, leading to irritation,
annoyance,
visual
impairment,
and
even
accidents, depending on the situation.
This LED contains metal materials. Corroded
metal may lead to a worsening of the optical
performance of the LED and can in the worst case
lead to a failure of the LED. Do not expose this
LED to aggressive atmospheres. Note, that
corrosive gases may as well be emitted from
materials close to the LED in the final product.
Based on very short life cycle times in chip
technology this component is subject to frequent
adaption to the latest chip technology.
For further application related informations
please visit www.osram-os.com/appnotes



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com