Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LRTB-R48G Datasheet(PDF) 29 Page - OSRAM GmbH

Part # LRTB-R48G
Description  SMT package, epoxy resin
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRTB-R48G Datasheet(HTML) 29 Page - OSRAM GmbH

Back Button LRTB-R48G Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH LRTB-R48G Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH LRTB-R48G Datasheet HTML 23Page - OSRAM GmbH LRTB-R48G Datasheet HTML 24Page - OSRAM GmbH LRTB-R48G Datasheet HTML 25Page - OSRAM GmbH LRTB-R48G Datasheet HTML 26Page - OSRAM GmbH LRTB-R48G Datasheet HTML 27Page - OSRAM GmbH LRTB-R48G Datasheet HTML 28Page - OSRAM GmbH LRTB-R48G Datasheet HTML 29Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 29 page
background image
LRTB R48G
2018-05-14
29
Glossar:
1)
Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von
25 ms und einer Genauigkeit von
 11% ermittelt.
2)
Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden.
3)
Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms
und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt.
4)
Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von
1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt.
5)
Wegen
der
besonderen
Prozessbedingungen
bei
der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische
Parameter
nur
aufgrund
statistischer
Werte
wiedergegeben
werden.
Diese
stimmen
nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes
überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten
Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls
erforderlich,
z.B.
aufgrund
technischer
Verbesserungen,
werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.
6)
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten
Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb
einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
Dimmverhältnis im Gleichstrom-Betrieb max. 5:1 für red
7)
Wenn in der Zeichnung nicht anders angegeben, gilt eine
Toleranz von ±0,1. Maße werden in mm angegeben.
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
Glossary:
1)
Brightness groups are tested at a current pulse duration of
25 ms and a tolerance of
 11%.
2)
Driving the LED in reverse direction is suitable for short
3)
Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms
and a tolerance of ±1 nm.
4)
Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms
and a tolerance of ±0.1 V.
5)
Due to the special conditions of the manufacturing processes of
LED, the typical data or calculated correlations of technical
parameters can only reflect statistical figures. These do not
necessarily correspond to the actual parameters of each single
product, which could differ from the typical data and calculated
correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g.
because of technical improvements, these typ. data will be
changed without any further notice.
6)
In the range where the line of the graph is broken, you must
expect higher brightness differences between single LEDs
within one packing unit.
Dimming range for direct current mode max. 5:1 for red
7)
Unless otherwise noted in drawing, tolerances are specified
with ±0.1 and dimensions are specified in mm.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com