Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

S24CS16A Datasheet(PDF) 21 Page - Seiko Instruments Inc

Part # S24CS16A
Description  S24CS16A
PDF  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SII [Seiko Instruments Inc]
Direct Link  http://www.sii.co.jp
Logo SII - Seiko Instruments Inc

S24CS16A Datasheet(HTML) 21 Page - Seiko Instruments Inc

Back Button S24CS16A Datasheet HTML 17Page - Seiko Instruments Inc S24CS16A Datasheet HTML 18Page - Seiko Instruments Inc S24CS16A Datasheet HTML 19Page - Seiko Instruments Inc S24CS16A Datasheet HTML 20Page - Seiko Instruments Inc S24CS16A Datasheet HTML 21Page - Seiko Instruments Inc S24CS16A Datasheet HTML 22Page - Seiko Instruments Inc S24CS16A Datasheet HTML 23Page - Seiko Instruments Inc S24CS16A Datasheet HTML 24Page - Seiko Instruments Inc S24CS16A Datasheet HTML 25Page - Seiko Instruments Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 49 page
background image
2ワイヤ CMOS シリアルE2PROM
Rev.4.0_00
S-24CS16A
セイコーインスツル株式会社
21
■
S-24CS16Aの使用方法
1. SDA入出力端子およびSCL入力端子のプルアップについて
SDA入出力端子およびSCL入力端子
*1は、I2CBUSプロトコルの機能上、必ずプルアップ (1 kΩ ~ 5 kΩ程
度
) してください。プルアップ抵抗がない場合、正常な通信を行うことができません。
*1. マイコンのトライステート出力端子にE
2PROMのSCL入力端子が接続されている場合は、ハイイ
ンピーダンス状態が
SCL入力端子に入力されないように、同様のプルアップ抵抗を付けてくださ
い。これは、電圧降下時にマイコンがリセットされると、トライステート端子の不定出力
(ハイ
インピーダンス
) によってE
2PROMが誤動作するのを防止するためです。
2. 入力、出力端子等価回路
本
ICの入出力端子には、プルアップおよびプルダウンの抵抗素子は内蔵していません。また、SDA端
子はオープンドレイン出力になります。以下に等価回路を示します。
SCL
図
22 SCL端子
SDA
図
23 SDA端子



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com