Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

S24CS16A Datasheet(PDF) 8 Page - Seiko Instruments Inc

Part # S24CS16A
Description  S24CS16A
PDF  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SII [Seiko Instruments Inc]
Direct Link  http://www.sii.co.jp
Logo SII - Seiko Instruments Inc

S24CS16A Datasheet(HTML) 8 Page - Seiko Instruments Inc

Back Button S24CS16A Datasheet HTML 4Page - Seiko Instruments Inc S24CS16A Datasheet HTML 5Page - Seiko Instruments Inc S24CS16A Datasheet HTML 6Page - Seiko Instruments Inc S24CS16A Datasheet HTML 7Page - Seiko Instruments Inc S24CS16A Datasheet HTML 8Page - Seiko Instruments Inc S24CS16A Datasheet HTML 9Page - Seiko Instruments Inc S24CS16A Datasheet HTML 10Page - Seiko Instruments Inc S24CS16A Datasheet HTML 11Page - Seiko Instruments Inc S24CS16A Datasheet HTML 12Page - Seiko Instruments Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 49 page
background image
2ワイヤ CMOS シリアルE2PROM
S-24CS16A
Rev.4.0_00
セイコーインスツル株式会社
8
■
AC電気的特性
表
12 測定条件
入力パルス電圧
0.1
× VCC ∼ 0.9 × VCC
入力パルス立ち上がり
/
立ち下がり時間
20 ns
出力判定電圧
0.5
× VCC
出力負荷
100 pF
+プルアップ抵抗 1.0 kΩ
SDA
C=100 pF
VCC
R=1.0 k
Ω
図
7 出力負荷回路
表
13
項
目
記号
VCC
=4.5 ~ 5.5 V
VCC
=1.8 ~ 4.5 V
単位
Min. Typ. Max. Min. Typ. Max.
SCLクロック周波数
fSCL
0
400
0
100
kHz
SCLクロック“L”時間
tLOW
1.0
4.7
µs
SCLクロック“H”時間
tHIGH
0.9
4.0
SDA出力遅延時間
tAA
0.1
0.9
0.1
3.5
SDA出力保持時間
tDH
50
100
ns
スタートコンディションセットアップ時間
tSU.STA 0.6
4.7
µs
スタートコンディションホールド時間
tHD.STA 0.6
4.0
データ入力セットアップ時間
tSU.DAT 100
200
ns
データ入力ホールド時間
tHD.DAT
0
0
ストップコンディションセットアップ時間
tSU.STO 0.6
4.7
µs
SCL・SDA立ち上がり時間
tR
0.3
1.0
SCL・SDA立ち下がり時間
tF
0.3
0.3
バス解放時間
tBUF
1.3
4.7
ノイズサプレッション時間
tI
50
100
ns
SCL
SDA IN
SDA OUT
tBUF
tR
tSU.STO
tSU.DAT
tHD.DAT
tDH
tAA
tHIGH
tLOW
tHD.STA
tSU.STA
tF
図
8 バスタイミング



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com