Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

UP1817PDDA Datasheet(PDF) 3 Page - uPI Group Inc.

Part # UP1817PDDA
Description  2-Channel SVID-Controlled Reference Generator in
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  UPI [uPI Group Inc.]
Direct Link  http://www.ubiq-semi.com/
Logo UPI - uPI Group Inc.

UP1817PDDA Datasheet(HTML) 3 Page - uPI Group Inc.

  UP1817PDDA Datasheet HTML 1Page - uPI Group Inc. UP1817PDDA Datasheet HTML 2Page - uPI Group Inc. UP1817PDDA Datasheet HTML 3Page - uPI Group Inc. UP1817PDDA Datasheet HTML 4Page - uPI Group Inc. UP1817PDDA Datasheet HTML 5Page - uPI Group Inc. UP1817PDDA Datasheet HTML 6Page - uPI Group Inc. UP1817PDDA Datasheet HTML 7Page - uPI Group Inc. UP1817PDDA Datasheet HTML 8Page - uPI Group Inc. UP1817PDDA Datasheet HTML 9Page - uPI Group Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 21 page
background image
uP1817
3
uP1817-DS-F0000, Mar. 2017
www.upi-semi.com
.
o
Ne
m
a
N
n
i
Pn
o
i
t
c
n
u
F
n
i
P
1O
I
D
V
S
.
a
t
a
D
D
I
V
S
.
s
u
b
D
I
V
S
l
e
t
n
I
f
o
n
i
p
O
/
I
a
t
a
d
e
h
T
2#
T
R
E
L
A
.
e
n
i
L
#
t
r
e
l
A
D
I
V
S
.
s
u
b
D
I
V
S
l
e
t
n
I
f
o
e
n
il
T
R
E
L
A
e
h
t
s
l
o
r
t
n
o
c
n
i
p
s
i
h
T
3K
L
C
V
S
.
k
c
o
l
C
D
I
V
S
.
U
P
C
m
o
r
f
k
c
o
l
c
D
I
V
S
s
e
v
i
e
c
e
r
n
i
p
s
i
h
T
4T
O
O
B
V
/
N
E
.
t
c
e
l
e
S
t
o
o
b
V
d
n
a
e
l
b
a
n
E
p
i
h
C
e
l
b
a
s
i
d
/
e
l
b
a
n
e
e
h
t
s
l
o
r
t
n
o
c
t
I
.
n
i
p
l
a
n
o
i
t
c
n
u
f
-
i
t
l
u
m
a
s
i
n
i
p
s
i
h
T
h
g
i
h
c
i
g
o
L
.
1
F
E
R
V
d
n
a
0
F
E
R
V
f
o
e
g
a
t
l
o
v
t
u
p
t
u
o
l
a
i
t
i
n
i
e
h
t
s
e
n
i
m
r
e
t
e
d
o
s
l
a
d
n
a
,
p
i
h
c
s
i
h
t
f
o
t
c
e
n
n
o
C
.
r
e
ll
o
r
t
n
o
c
s
i
h
t
s
e
l
b
a
s
i
d
n
i
p
s
i
h
t
o
t
w
o
l
c
i
g
o
l
d
n
a
,
r
e
ll
o
r
t
n
o
c
s
i
h
t
s
e
l
b
a
n
e
n
i
p
s
i
h
t
o
t
t
u
p
n
i
d
n
a
0
F
E
R
V
f
o
e
g
a
t
l
o
v
t
u
p
t
u
o
l
a
i
t
i
n
i
e
h
t
t
e
s
o
t
n
i
p
s
i
h
t
o
t
C
C
V
m
o
r
f
r
e
d
i
v
i
d
e
g
a
t
l
o
v
r
o
t
s
i
s
e
r
a
.
1
F
E
R
V
5E
D
O
M
.
t
c
e
l
e
S
e
d
o
M
d
n
a
e
d
o
m
n
o
i
t
a
r
e
p
o
r
o
f
n
i
p
s
i
h
t
o
t
C
C
V
m
o
r
f
r
e
d
i
v
i
d
e
g
a
t
l
o
v
r
o
t
s
i
s
e
r
a
t
c
e
n
n
o
C
e
d
o
m
n
o
i
t
a
r
e
p
o
s
'
r
e
ll
o
r
t
n
o
c
s
i
h
t
r
e
h
t
e
h
w
s
e
n
i
m
r
e
t
e
d
n
i
p
E
D
O
M
.
g
n
i
t
t
e
s
e
u
l
a
v
r
e
t
s
i
g
e
r
X
A
M
C
C
I
.
e
u
l
a
v
r
e
t
s
i
g
e
r
X
A
M
C
C
I
e
h
t
s
t
e
s
d
n
a
,
8
P
V
M
I
r
o
1
.
2
1
R
V
s
i
61
N
O
M
I
t
u
p
n
I
g
n
i
t
r
o
p
e
R
T
U
O
I
l
a
t
i
g
i
D
1
R
V
l
e
v
e
l
e
g
a
t
l
o
v
h
c
i
h
w
e
c
r
u
o
s
e
g
a
t
l
o
v
a
o
t
n
i
p
s
i
h
t
t
c
e
n
n
o
C
.
r
e
t
r
e
v
n
o
c
D
/
A
l
a
n
r
e
t
n
i
e
h
t
y
b
d
e
d
o
c
e
d
s
i
e
g
a
t
l
o
v
s
i
h
T
.
t
n
e
r
r
u
c
t
u
p
t
u
o
1
R
V
e
h
t
o
t
l
a
n
o
i
t
r
o
p
o
r
p
s
i
.
g
n
i
t
r
o
p
e
r
t
n
e
r
r
u
c
t
u
p
t
u
o
r
o
f
70
N
O
M
I
t
u
p
n
I
g
n
i
t
r
o
p
e
R
T
U
O
I
l
a
t
i
g
i
D
0
R
V
l
e
v
e
l
e
g
a
t
l
o
v
h
c
i
h
w
e
c
r
u
o
s
e
g
a
t
l
o
v
a
o
t
n
i
p
s
i
h
t
t
c
e
n
n
o
C
.
r
e
t
r
e
v
n
o
c
D
/
A
l
a
n
r
e
t
n
i
e
h
t
y
b
d
e
d
o
c
e
d
s
i
e
g
a
t
l
o
v
s
i
h
T
.
t
n
e
r
r
u
c
t
u
p
t
u
o
1
R
V
e
h
t
o
t
l
a
n
o
i
t
r
o
p
o
r
p
s
i
.
g
n
i
t
r
o
p
e
r
t
n
e
r
r
u
c
t
u
p
t
u
o
r
o
f
81
F
E
R
V
.
1
R
V
r
o
f
t
u
p
t
u
O
e
g
a
t
l
o
V
e
c
n
e
r
e
f
e
R
D
I
V
S
e
h
t
y
b
d
e
m
m
a
r
g
o
r
p
s
i
n
i
p
s
i
h
t
f
o
e
g
a
t
l
o
v
t
u
p
t
u
o
e
h
T
.
s
u
b
90
F
E
R
V
.
0
R
V
r
o
f
t
u
p
t
u
O
e
g
a
t
l
o
V
e
c
n
e
r
e
f
e
R
D
I
V
S
e
h
t
y
b
d
e
m
m
a
r
g
o
r
p
s
i
n
i
p
s
i
h
t
f
o
e
g
a
t
l
o
v
t
u
p
t
u
o
e
h
T
.
s
u
b
0
1C
C
V
.
t
u
p
n
I
y
l
p
p
u
S
V
5
t
c
e
n
n
o
C
.
t
i
u
c
r
i
c
l
o
r
t
n
o
c
e
h
t
r
e
w
o
p
o
t
e
c
r
u
o
s
e
g
a
t
l
o
v
V
5
a
s
e
v
i
e
c
e
r
n
i
p
s
i
h
T
o
t
r
o
t
i
c
a
p
a
c
g
n
il
p
u
o
c
e
d
F
u
1
.
0
f
o
m
u
m
i
n
i
m
a
h
t
i
w
r
e
t
l
i
f
s
s
a
p
w
o
l
a
i
v
r
e
w
o
p
t
u
p
n
i
V
5
o
t
n
i
p
s
i
h
t
.
D
N
G
d
a
P
d
e
s
o
p
x
E
.
d
n
u
o
r
G
.
e
n
a
l
p
d
n
u
o
r
g
o
t
d
e
t
c
e
n
n
o
c
d
n
a
B
C
P
o
t
d
e
r
e
d
l
o
s
e
b
t
s
u
m
D
N
G
d
a
p
d
e
s
o
p
x
e
e
h
T
Functional Pin Description



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com