Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LKVIPER12A Datasheet(PDF) 4 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

Part # LKVIPER12A
Description  AC / DC PWM power switch
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LINKAGE [Linkage Goston Electronics Co., LTD]
Direct Link  http://www.linkage.cn/
Logo LINKAGE - Linkage Goston Electronics Co., LTD

LKVIPER12A Datasheet(HTML) 4 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

  LKVIPER12A Datasheet HTML 1Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LKVIPER12A Datasheet HTML 2Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LKVIPER12A Datasheet HTML 3Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LKVIPER12A Datasheet HTML 4Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LKVIPER12A Datasheet HTML 5Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LKVIPER12A Datasheet HTML 6Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LKVIPER12A Datasheet HTML 7Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LKVIPER12A Datasheet HTML 8Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LKVIPER12A Datasheet HTML 9Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
- 4 -
功能表述
电路图说明
上图中 D1-D4、C2 组成全波整流,D6、R1、C3 组成 RCD 吸收回路,消除变压器 T2 漏感产生的尖峰电压,
避免击穿
内部的高压 MOS 管。
输出部分 U3、U2、R5、R6、R3、R4、C8 组成采样反馈电路,R5、R6 决定系统的输出电压,输出电压 VOUT
等于:
2.5V
R6
6
R5
V
OUT
R
R3、R4 限制 U2 光耦 PC817B 的电流,避免影响反馈回路。C8 的加入使得系统反馈更加稳定,避免振荡。
VDD 电压部分
芯片工作电压范围宽,达到 9V——38V,此特性可以很方便的应用在某些特殊的领域,比如电池充
电器等。
当开关电源启动后,C2 电容上的电压会通过 T2 原边线圈、芯片内部的高压启动 MOS 管向芯片 VDD 电容
C4 充电。当 C4 电容电压达到 16V,内部高压启动 MOS 管关闭,同时 PWM 开启,系统开始工作。
当 C4 电容电压下降到 9V 以下,关闭 PWM 信号,同时芯片将会产生复位信号,使系统重新启动。这就是
欠压保护。
注:如需最新资料或技术支持,请与我们联系
LK VIPer12A AC/DC PWM 功率开关v1.6
LK VIPer12A
LK VIPer12A
LK VIPer12A
sale@linkage.cn
业务电话:400-033-6518
www.linkage.cn



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com