Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP83 Datasheet(PDF) 10 Page - Billiton Ltd.

Part # TP83
Description  Booster series
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP83 Datasheet(HTML) 10 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP83 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP83 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP83 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP83 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP83 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP83 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP83 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP83 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP83 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 10 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
10
附件:
内置 MOS 管 TP8350、TP8356 驱动大电流高效率方案
输入电源为锂电池(3.2v≤Vin≤4.2v)
1.驱动负载 150mA≤Io≤500mA
(1)TP8350 典型应用电路
锂电池输入条件下 TP8350 驱动大负载电路
建议各器件参数 L=47uH(内阻<0.1ohm),Cin=47uF(实际应用中可不接该电容),
Diode=1N5817\1N5818\1N5819,
Cout 为 20uF 电解电容(或 20uF 胆电容串联 0.5 欧姆电阻)和 0.1uF 陶瓷电容并联。
驱动 400mA 负载下,效率高于 80%
(2)TP8356 典型应用电路
锂电池输入条件下 TP8350 驱动大负载电路
建议各器件参数 L=100uH(内阻<0.1ohm),Cin=47uF(实际应用中可不接该电容),
Diode=1N5817\1N5818\1N5819,
Cout 为 20uF 电容(不分电解电容、胆电容)串联 0.5 欧姆电阻和 0.1uF 陶瓷电容并联。
驱动 400mA 负载下,效率高于 80%
2. 驱动负载 Io<150mA 时
TP8350、TP8356 外围器件参数参照 TP83 规格书中典型应用电路的参数。
注意:TP8350、TP8356 应用中陶瓷电容 0.1uF~1uF 必须接上,并且靠近芯片输出端。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com