Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP83 Datasheet(PDF) 3 Page - Billiton Ltd.

Part # TP83
Description  Booster series
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP83 Datasheet(HTML) 3 Page - Billiton Ltd.

  TP83 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP83 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP83 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP83 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP83 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP83 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP83 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP83 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP83 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
3
五、
芯片模型及引脚介绍
本设计芯片封装样式如下图,其引脚说明亦如下表所示
引脚说明:
Vss:接地引脚
Lx:开关引脚(或 Ext 外置 Tr)
OUT:升压输出引脚
封装
PIN1
PIN2
PIN3
SOT89
Vss
OUT
Lx(Ext)
SOT23(窄体,见封装
结构尺寸)
Vss
Lx(Ext)
OUT
六、
极限参数
对地输入电压 V
IN
10V
输出电流 Iout
800mA
功耗 Pd
SOT-23
0.25W
SOT-89
0.50
工作温度 T
A
-40℃~145℃
导线焊接温度(10 秒)
260℃
七、
工作原理
利用电感对能量的存储,并通过其与输入端电源共同的泄放作用,从而获得高于输入电压的输出电压。
如图:



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com