Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP83 Datasheet(PDF) 4 Page - Billiton Ltd.

Part # TP83
Description  Booster series
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP83 Datasheet(HTML) 4 Page - Billiton Ltd.

  TP83 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP83 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP83 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP83 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP83 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP83 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP83 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP83 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP83 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
4
八、
电性能参数
其主要参数测试如下表:
测试条件:VIN=2.2V,Vss=0V,Iload=10mA,Topt= 25℃,Cout=100 µF(胆电容或使用 100uF 电解电容和
0.1uF-1uF 陶瓷电容并联),L= 47 µH(内阻 0.1 欧姆)。有特别说明除外。
TP8330(电路见图一):
参数
符号
测试状态
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
Vout
2.925
3.000
3.075
V
开启电压
Vstart
IL=1mA
VIN:0→0.98V
0.5
0.8
0.9
V
保持电压
Vhold
IL=1mA
VIN:0.98→0V
0.3
0.5
0.6
V
无负载输入电流
IIN1
VIN=2.2V 空载
6
10
25
µA
静态输入电流
IIN2
2
4
8
µA
开关管导通电流
ILX
VLX=0.4V
450
mA
开关管漏电流
ILxleak
VLX=6V
1
µA
振荡频率
FOSC
150
200
250
kHz
占空比
Dty
80
%
效率
η
85
%
TP8333:
参数
符号
测试状态
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
Vout
3.217
3.300
3.383
V
开启电压
Vstart
IL=1mA
VIN:0→0.98V
0.5
0.8
0.9
V
保持电压
Vhold
IL=1mA
VIN:0.98→0V
0.3
0.5
0.6
V
无负载输入电流
IIN1
VIN=2.2V 空载
8
10
25
µA
静态输入电流
IIN2
2
4
8
µA
开关管导通电流
ILX
VLX=0.4V
450
mA
开关管漏电流
ILxleak
VLX=6V
1
µA
振荡频率
FOSC
150
200
250
kHz
占空比
Dty
80
%
效率
η
85
%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com