Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP83 Datasheet(PDF) 2 Page - Billiton Ltd.

Part # TP83
Description  Booster series
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP83 Datasheet(HTML) 2 Page - Billiton Ltd.

  TP83 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP83 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP83 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP83 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP83 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP83 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP83 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP83 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP83 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
2
DC/DC 升压变换芯片 —TP83 系列
一、
概述
TP83 系列芯片是采用 CMOS 工艺制造的静态电流极低的 VFM 开关型 DC/DC 升压转换器。
该芯片由振荡器、VFM 模式控制电路、Lx 开关驱动晶体管、基准电压单元、误差比较放大器、电压
采样电阻及 V
LX 限幅电路等组成。
TP83 系列升压转换器采用变频的方式,因此较国内外同类产品具有更低的纹波、更强的驱动能力、
效率高等特点,应用时外围只需接三个元件(电感、电容及二极管各一个)。
输入电压最低 0.8V,并且可以根据要求调整输出电压 3V—6V 可选。
二、
芯片特性及主要参数
该设计产品
TP83 系列 DC/DC 升压转换器芯片在应用中具有优越的性能:
1.
外接元件少:
需肖特基管、电感及电容各一个;外接元件建议选择: 低直流电阻电感 20~220μH,钽电容 47~
200μF,肖特基二极管。
2.
极低的静态电流: 4uA
3.
低噪声及低纹波: 纹波典型值为 100mV
4.
驱动能力强:
Vtyp=3.3V, Vin=1.0V 时,Iout=100mA
Vtyp=3.3V, Vin=3.0V 时,Iout=750mA
5.
启动工作电压低:最大 0.8V
6.
高效率:
85%(Typ)
7.
封装体积小:
SOT89,SOT23(窄体)
三、
应用范围
TP83 系列芯片适用于要求大驱动能力、低静态电流、低电磁辐射的电池供电设备:
1、电池供电设备的电源部分。
2、玩具、照相机、摄像机、PDA 及手持电话等便携式设备的电源部分。
3、要求提供电压比电池所能提供电压高的设备的电源部分。
四、
命名规则
内置 MOS 管命名:
外置 MOS 管命名:



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com