Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP8773S Datasheet(PDF) 8 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP8773S
Description  Second generation pre-conversIon PWM controller
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP8773S Datasheet(HTML) 8 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Back Button LP8773S Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773S Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773S Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773S Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773S Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773S Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773S Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773S Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773S Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
LP8773S
第二代准谐振 PWM 控制器
LP8773S_CN_DS_Rev.1.3
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronicsLTD Confidential– Customer Use Only
应用信息
LP8773S 是一款高性能的第二代准谐振 PWM 隔
离反激控制芯片。内置专有的准谐振技术以及高
可靠的保护功能。
欠压和启动
图 4,是典型启动电路。LP8773S 启动电流是 5uA,
启动前通过 Rst 启动电阻给 VDD 电容 Cdd 充电。
当 VDD 充到启动电压 15V 时,芯片开始正常工
作,正常工作电流是 1.8mA。芯片启动后,有辅
助绕组供电,确保 VDD 不会欠压。根据功耗和
启动时间,设定 Rst 和 Cdd。
AC IN
VDD
GATE
2 FB
GND
CS
LP8773S
DEM
3
1
5
4
6
Cbulk
Rst
Cdd
Np
Na
图. 4
准谐振技术介绍
谷底锁定的数字抗抖动技术
传统的 QR 系统会有噪音。如图 5,传统的 QR
系统采样 DEM 退磁电压,产生 PWM 周期信号。
但是传统 QR 给定带载时,会取到不同的波谷,
导致噪音。LP8773S 集成“数字抗抖动”功能,
在给定的带载下锁定相同谷底,避免噪音。
DEM
Digital Anti-Jitter for
Valley Locking
DEM
R
S
Q
DEM
PWM
Signal
Trigger Signal in
Traditional QR System
Trigger Signal in
QR-II System
Valley
Selection
LP8773S
图 5
“数字抖频监控”和多模式工作方式
LP8773S是一款多模式工作的QR控制芯片。专利
的“数字抖频监控”技术,可以让带载轻时达到
高效率。在正常带载或满载条件下且输入低电压
范围(限制最小频率52KHz)时,工作于CCM模
式。因此,小变压器可做到大功率输出。当输入
高电压范围时,芯片工作于QR模式(最大限制
频率80KHz),如图6。当FB电压大于VFB_PL,
系统进入可自恢复的过载保护。
22KHz
90KHz
High Frequency Limiting
FB
53KHz
Low Frequency Clamping
QR or CCM Mode
@ Low Line
QR Mode
@ High Line
Switching
Frequency
N=1
N=8
Digital Foldback Counter
Number for Valley Locking
N=2
N=3
N=4
Burst
Mode
Digital Frequency
Foldback Mode
QR or CCM Mode
OLP
Mode
FB
VFB_foldback
VFB_PL
图6
轻载时(FB电压低于VFB_foldback),芯片工作
于“数字频率监控”模式。系统频率在最高限制
频率和最低限制频率之间,如图6。在“数字频
率监控”模式,根据带载变化选取和锁定谷底。
LP8773S内置数字计速器,根据计数周期选定谷
底。LP8773S最大计数周期是8。当空载或轻带
载时,芯片进入突发模式。在突发模式,计数周
期固定8,锁定谷底。通过此种控制,可以做到
很小的待机功耗。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com