Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP8773S Datasheet(PDF) 1 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP8773S
Description  Second generation pre-conversIon PWM controller
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP8773S Datasheet(HTML) 1 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP8773S Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773S Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773S Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773S Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773S Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773S Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773S Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773S Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773S Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 11 page
background image
LP8773S
第二代准谐振 PWM 控制器
LP8773S_CN_DS_Rev.1.3
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronicsLTD Confidential– Customer Use Only
概述
LP8773S 是一款高性能的第二代准谐振 PWM 隔离
反激控制器。内置专有的准谐振技术以及高可靠的
保护功能。
LP8773S 的“数字抗抖动”技术可以根据加载自动
选择和锁定波谷,可以实现无音频噪声操作。另外,
“数字抖频”功能使 LP8773S 与传统的 QR 相比,
EMI 性能更优。
LP8773S 具有多模式控制方式。满载时,根据输入
电压不同,芯片工作于 CCM 模式或 QR 模式。当
负载减轻,芯片进入
“数字频率监控”模式来提高功
率转换效率。当输出功率非常小时,芯片进入突发
模式,可以达到 100mW 以下的待机功耗。
LP8773S 集成多种保护功能,包括欠压保护、VCC
过压保护、输出过压保护、逐周期电流限、管脚浮
空保护、过载保护、输入电压断电保护、软启动、
VCC 钳位、Gate 钳位等。LP8773S 的保护功能都可
以自适应恢复。
LP8773S 采用 SOT23-6 封装
特点
轻松满足能效六级
输入电压断电保护
专有的准谐振技术
数字抗抖动技术实现无音频噪声操作
数字频率监控技术
数字抖频技术优化 EMI
小于 100mW 待机功耗
多模式控制方式提升效率
12.7uS 最大导通时间
最大限制频率 80KHz
QR 模式,52KHz 最小频率限制
65%最大占空比
CCM 模式,自适应斜坡补偿
内置软启动功能
管脚浮空保护
内置同步斜坡补偿
逐周期电流限
前沿消隐
恒功率限制
VDD 欠压、过压以及钳位
应用
隔离 AC/DC 反激变换器
小家电电源
典型应用
EMI
Filter
AC IN
VDD
GATE
2 FB
GND
CS
LP8773S
DC Out
DEM
3
1
5
4
6
TL431
图 1 LP8773S 典型应用图


Similar Part No. - LP8773S

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Shenzhen Xinmao Microel...
LP8773 LANDP-LP8773 Datasheet
921Kb / 11P
Second generation pre-conversIon PWM controller
More results

Similar Description - LP8773S

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
TMS320 TI-TMS320 Datasheet
603Kb / 69P
SECOND-GENERATION DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
logo
SONiX Technology Compan...
SN11086 SONIX-SN11086 Datasheet
227Kb / 14P
Second Generation USB1.1 Flash Memory Controller
SN11087 SONIX-SN11087 Datasheet
227Kb / 14P
Second Generation USB1.1 Flash Memory Controller
logo
Microsemi Corporation
LX1562 MICROSEMI-LX1562 Datasheet
443Kb / 25P
SECOND-GENERATION POWER FACTOR CONTROLLER
logo
Motorola, Inc
MC68EC030 MOTOROLA-MC68EC030 Datasheet
392Kb / 36P
Second-Generation 32-Bit Enhanced Embedded Controller
logo
Freescale Semiconductor...
MC68EC030 FREESCALE-MC68EC030 Datasheet
394Kb / 36P
Second-Generation 32-Bit Enhanced Embedded Controller
MC68EC030FE40C FREESCALE-MC68EC030FE40C Datasheet
387Kb / 36P
Second-Generation 32-Bit Enhanced Embedded Controller
logo
Advantech Co., Ltd.
SOM-5893 ADVANTECH-SOM-5893_17 Datasheet
927Kb / 2P
Second generation AMD embedded
logo
Shenzhen Xinmao Microel...
LP8773 LANDP-LP8773 Datasheet
921Kb / 11P
Second generation pre-conversIon PWM controller
logo
NXP Semiconductors
MC68EC030 NXP-MC68EC030 Datasheet
523Kb / 36P
Second-Generation 32-Bit Enhanced Embedded Controller
Rev. 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com